công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72324BLJ2B5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72324BLJ2B5
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V range 8-bit MCU with 8 to 32K Flash/ROM, 10-bit ADC, 4 timers, SPI, SCI interface
Download  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72324BLJ2B5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST72324BLJ2B5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 154 page
background image
ST72324Lxx
7/154
2 PIN DESCRIPTION
Figure 2. 48-Pin LQFP 7x7 Device Pinout
44 43 42 41 40 39 38 37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
48 47 46 45
AIN4 / PD3
PC1 / OCMP1_B / AIN13
PC0 / OCMP2_B / AIN12
VSS_1
PC6 / SCK / ICCCLK
PC5 / MOSI / AIN14
PC4 / MISO / ICCDATA
PC3 (HS) / ICAP1_B
PC2 (HS) / ICAP2_B
VDD_1
PA3 (HS)
NC
PC7 / SS / AIN15
PB2
PB3
(HS) PB4
NC
AIN0 / PD0
AIN1 / PD1
AIN3 / PD2
NC
NC
PB0
PB1
ei2
ei3
ei0
ei1
eix
associated external interrupt vector
(HS) 20mA high sink capability
NC = Not Connected (not bonded)
Legend


Số phần tương tự - ST72324BLJ2B5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72324BLJ2B5 STMICROELECTRONICS-ST72324BLJ2B5 Datasheet
1Mb / 151P
   3V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
January 2005 Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - ST72324BLJ2B5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F324LJ2T STMICROELECTRONICS-ST72F324LJ2T Datasheet
1Mb / 151P
   3V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
January 2005 Rev. 3
ST72324B STMICROELECTRONICS-ST72324B Datasheet
1Mb / 167P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324 STMICROELECTRONICS-ST72324_05 Datasheet
1Mb / 163P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324JX STMICROELECTRONICS-ST72324JX Datasheet
2Mb / 164P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH,10-BIT ADC, 4 TIMERS,SPI,SCI INTERFACE
ST7232A STMICROELECTRONICS-ST7232A Datasheet
1Mb / 154P
   8-BIT MCU WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72F324J STMICROELECTRONICS-ST72F324J Datasheet
1Mb / 156P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324 STMICROELECTRONICS-ST72324 Datasheet
2Mb / 161P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST72F32AJ2T6 STMICROELECTRONICS-ST72F32AJ2T6 Datasheet
1Mb / 157P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
December 2005 Rev. 2
ST7232A_0512 STMICROELECTRONICS-ST7232A_0512 Datasheet
1Mb / 157P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324BXX STMICROELECTRONICS-ST72324BXX Datasheet
2Mb / 188P
   8-bit MCU, 3.8 to 5.5 V operating range with 8 to 32 Kbyte Flash/ROM, 10-bit ADC, 4 timers, SPI, SCI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com