công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ574T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ574T
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ574T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVQ574T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVQ574T Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TEST CIRCUIT
T EST
SW IT CH
tPLH,tPHL
Open
tPZL,tPLZ
2VCC
tPZH,tPHZ
Open
CL = 50 pF or equivalent (includes jigand probe capacitance)
RL =R1 =500
Ω orequivalent
RT =ZOUT of pulse generator (typically 50
Ω)
WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES (f=1MHz; 50% duty cycle)
74LVQ574
6/10


Số phần tương tự - 74LVQ574T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ574TTR STMICROELECTRONICS-74LVQ574TTR Datasheet
289Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ574T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT574A STMICROELECTRONICS-74VHCT574A_04 Datasheet
273Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74VHC574 STMICROELECTRONICS-74VHC574_04 Datasheet
306Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74LVQ374 STMICROELECTRONICS-74LVQ374 Datasheet
289Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74LVQ574 STMICROELECTRONICS-74LVQ574_04 Datasheet
289Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
74VHC374 STMICROELECTRONICS-74VHC374_04 Datasheet
303Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUTS NON INVERTING
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC564AP TOSHIBA-TC74HC564AP Datasheet
267Kb / 6P
   OCTAL D -TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUT. INVERTING, NON INVERTING
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A Datasheet
196Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 14
logo
STMicroelectronics
74AC574 STMICROELECTRONICS-74AC574 Datasheet
248Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
M74HCT374 STMICROELECTRONICS-M74HCT374 Datasheet
233Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com