công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ273M bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ273M
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ273M bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LVQ273M Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LVQ273M Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TEST CIRCUIT
CL = 50 pF or equivalent (includes jigand probe capacitance)
RL =R1 =500
Ω orequivalent
RT =ZOUT of pulse generator (typically 50
Ω)
WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES, CLOCK PULSE WIDTH
(f=1MHz; 50% duty cycle)
74LVQ273
6/10


Số phần tương tự - 74LVQ273M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ273MTR STMICROELECTRONICS-74LVQ273MTR Datasheet
313Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ273M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX273F TOSHIBA-TC74LVX273F Datasheet
279Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
STMicroelectronics
74VHC273 STMICROELECTRONICS-74VHC273_04 Datasheet
329Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
M54HC273 STMICROELECTRONICS-M54HC273 Datasheet
250Kb / 11P
   OCTAL D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Texas Instruments
74AC11273 TI1-74AC11273 Datasheet
103Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
SN74HC273-Q1 TI1-SN74HC273-Q1 Datasheet
282Kb / 12P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC273F TOSHIBA-TC74VHC273F_V02 Datasheet
274Kb / 9P
   Octal D-Type Flip-Flop with Clear
2019-01-31
logo
Texas Instruments
SN54273 TI-SN54273 Datasheet
95Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
STMicroelectronics
74ACT273 STMICROELECTRONICS-74ACT273 Datasheet
77Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT273 FAIRCHILD-MM74HCT273 Datasheet
106Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with Clear
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC273F TOSHIBA-TC74VHC273F_12 Datasheet
212Kb / 10P
   Octal D-Type Flip-Flop with Clear
logo
STMicroelectronics
M74HC273 STMICROELECTRONICS-M74HC273 Datasheet
261Kb / 11P
   OCTAL D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com