công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ245 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ245
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER 3-STATE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ245 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  74LVQ245 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ245 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.65
0.104
a1
0.10
0.20
0.004
0.007
a2
2.45
0.096
b
0.35
0.49
0.013
0.019
b1
0.23
0.32
0.009
0.012
C
0.50
0.020
c1
45 (typ.)
D
12.60
13.00
0.496
0.512
E
10.00
10.65
0.393
0.419
e
1.27
0.050
e3
11.43
0.450
F
7.40
7.60
0.291
0.299
L
0.50
1.27
0.19
0.050
M
0.75
0.029
S
8 (max.)
P013L
SO-20 MECHANICAL DATA
74LVQ245
6/8


Số phần tương tự - 74LVQ245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ245 FAIRCHILD-74LVQ245 Datasheet
94Kb / 6P
   Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVQ245 FAIRCHILD-74LVQ245 Datasheet
69Kb / 6P
   Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver
logo
STMicroelectronics
74LVQ245 STMICROELECTRONICS-74LVQ245 Datasheet
279Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH (3-STATE)
74LVQ245MTR STMICROELECTRONICS-74LVQ245MTR Datasheet
279Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH (3-STATE)
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ245QSC FAIRCHILD-74LVQ245QSC Datasheet
94Kb / 6P
   Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver with 3-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ245 STMICROELECTRONICS-74LVQ245_04 Datasheet
279Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH (3-STATE)
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT623T PERICOM-PI74FCT623T Datasheet
37Kb / 3P
   FAST CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER (3-STATE)
logo
STMicroelectronics
74LVX245 STMICROELECTRONICS-74LVX245 Datasheet
304Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS245A FAIRCHILD-DM74ALS245A Datasheet
73Kb / 6P
   Octal 3-STATE Bus Transceiver
logo
STMicroelectronics
74VHCT245A STMICROELECTRONICS-74VHCT245A Datasheet
68Kb / 9P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER 3-STATE
74ACT245 STMICROELECTRONICS-74ACT245 Datasheet
70Kb / 9P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER 3-STATE
April 2001
logo
NXP Semiconductors
74ALVC245 PHILIPS-74ALVC245_15 Datasheet
100Kb / 14P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 02-7 January 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT245AP TOSHIBA-TC74HCT245AP_07 Datasheet
236Kb / 7P
   Octal Bus Transceiver (3-state)
logo
Integral Corp.
IN74ACT643 INTEGRAL-IN74ACT643 Datasheet
195Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE BUS TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74LVC245A NXP-74LVC245A Datasheet
122Kb / 17P
   Octal bus transceiver; 3-state
Rev. 05-25 August 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com