công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ14M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ14M
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX SCHMITT INVERTER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ14M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  74LVQ14M Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ14M Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TEST CIRCUIT
CL = 50 pF or equivalent (includes jigand probe capacitance)
RL =R1 =500
Ω orequivalent
RT =ZOUT of pulse generator (typically 50
Ω)
WAVEFORM: PROPAGATION DELAYS (f=1MHz; 50% duty cycle)
74LVQ14
5/8


Số phần tương tự - 74LVQ14M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVQ14MTR STMICROELECTRONICS-74LVQ14MTR Datasheet
226Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX SCHMITT INVERTER
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ14M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC14 MOTOROLA-MC74AC14 Datasheet
128Kb / 5P
   HEX INVERTER SCHMITT HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT14AF TOSHIBA-TC74VHCT14AF Datasheet
211Kb / 5P
   HEX SCHMITT INVERTER
TC74VHC14F TOSHIBA-TC74VHC14F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Hex Schmitt Inverter
logo
STMicroelectronics
M74HC14 STMICROELECTRONICS-M74HC14_08 Datasheet
320Kb / 14P
   Hex Schmitt inverter
logo
ON Semiconductor
74VHCT14A ONSEMI-74VHCT14A Datasheet
223Kb / 8P
   Hex Schmitt Inverter
December 2007 Rev. 1.5.0
MC74VHC14 ONSEMI-MC74VHC14_11 Datasheet
124Kb / 7P
   Hex Schmitt Inverter
May, 2011 ??Rev. 10
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX14F TOSHIBA-TC74LVX14F Datasheet
242Kb / 7P
   HEX SCHMITT INVERTER
logo
STMicroelectronics
74AC14 STMICROELECTRONICS-74AC14 Datasheet
174Kb / 7P
   HEX SCHMITT INVERTER
74ACT14 STMICROELECTRONICS-74ACT14_01 Datasheet
178Kb / 8P
   HEX SCHMITT INVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC14 FAIRCHILD-74VHC14_99 Datasheet
78Kb / 6P
   Hex Schmitt Inverter
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC14F TOSHIBA-TC74AC14F Datasheet
255Kb / 6P
   HEX SCHMITT INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com