công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVQ138 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LVQ138
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LVQ138 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  74LVQ138 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LVQ138 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
INPUT AND OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT
LOGIC DIAGRAM
PIN DESCRIPTION
PIN No
SYMBOL
NAME AND FUNCT ION
1, 2, 3
A, B, C
Address Inputs
4, 5
G2A, G2B
Enable Inputs
6
G1
Enable Input
15, 14, 13,
12, 11, 10,
9, 7
Y0 to Y7
Outputs
8
GND
Ground (0V)
16
VCC
Positive Supply Voltage
TRUTH TABLE
INPUT S
OUTPUTS
ENABL E
SELECT
G2B
G2A
G 1
C
B
A
Y0Y1Y2Y3
Y4
Y5Y6Y7
X
X
L
X
X
X
HHHHH
H
H
H
X
H
X
X
X
X
HHHHH
H
H
H
H
X
X
X
X
X
HHHHH
H
H
H
L
L
H
L
L
L
L
HHHH
H
H
H
L
L
HL
LH
HLH
H
H
H
H
H
L
L
HLHL
H
H
LH
H
H
H
H
L
L
H
L
HH
HHH
L
H
H
H
H
L
L
HH
L
L
HHHH
L
H
H
H
L
L
HH
L
H
HHHHH
L
H
H
L
L
HHH
L
HHHHH
H
L
H
L
L
HHHH
HHHHH
H
H
L
X:Don’t Care
Thislogic diagram has notbe used to esimate propagation delays
74LVQ138
2/9


Số phần tương tự - 74LVQ138

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ138 FAIRCHILD-74LVQ138 Datasheet
98Kb / 8P
   Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer
74LVQ138 FAIRCHILD-74LVQ138 Datasheet
71Kb / 6P
   Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74LVQ138 STMICROELECTRONICS-74LVQ138 Datasheet
321Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
74LVQ138MTR STMICROELECTRONICS-74LVQ138MTR Datasheet
321Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ138SC FAIRCHILD-74LVQ138SC Datasheet
98Kb / 8P
   Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer
More results

Mô tả tương tự - 74LVQ138

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74ACT138 STMICROELECTRONICS-74ACT138 Datasheet
79Kb / 8P
   3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
April 2001
M74HCT138 STMICROELECTRONICS-M74HCT138 Datasheet
286Kb / 9P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
74VHC138 STMICROELECTRONICS-74VHC138 Datasheet
65Kb / 8P
   3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
June 1999
M54HCT138 STMICROELECTRONICS-M54HCT138 Datasheet
242Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
74AC138 STMICROELECTRONICS-74AC138 Datasheet
275Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
74LVQ138 STMICROELECTRONICS-74LVQ138_04 Datasheet
321Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
M74HC138 STMICROELECTRONICS-M74HC138 Datasheet
283Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
74AC138M STMICROELECTRONICS-74AC138M Datasheet
286Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
April 2001
74VHCT138A STMICROELECTRONICS-74VHCT138A_04 Datasheet
304Kb / 12P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
74ACT138 STMICROELECTRONICS-74ACT138 Datasheet
286Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER (INVERTING)
April 2001
M54HC138 STMICROELECTRONICS-M54HC138 Datasheet
242Kb / 10P
   3 TO 8 LINE DECODER INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com