công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1117BCWXXRP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1117BCWXXRP
Giải thích chi tiết về linh kiện  800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1117BCWXXRP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCWXXRP Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TS1117B
800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
3/9
Version: A07
Electrical Characteristics Curve
FIGURE 1 – Dropout Voltage vs. Output Current
FIGURE 2 – Vout Change vs. Temperature
FIGURE 3 – Output Short Circuit Current
vs. Differential Voltage
FIGURE 4 – Output Short Circuit Current
vs. Temperature
FIGURE 5 – Adjust Pin Current vs. Temperature
FIGURE 6 – Iq Change vs. Temperature


Số phần tương tự - TS1117BCWXXRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117BCW TSC-TS1117BCW Datasheet
152Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117BCW12 TSC-TS1117BCW12 Datasheet
247Kb / 7P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117BCW12RPG TSC-TS1117BCW12RPG Datasheet
364Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117BCW15 TSC-TS1117BCW15 Datasheet
247Kb / 7P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117BCW18 TSC-TS1117BCW18 Datasheet
152Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1117BCWXXRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117B TSC-TS1117B Datasheet
152Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117 TSC-TS1117 Datasheet
147Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117I TSC-TS1117I Datasheet
162Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117S TSC-TS1117S Datasheet
362Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117_15 Datasheet
260Kb / 12P
   800mA Low Dropout Positive Regulator
AIC1732 AIC-AIC1732 Datasheet
98Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
International Rectifier
IRU1117 IRF-IRU1117 Datasheet
68Kb / 10P
   800mA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Vishay Siliconix
74802 VISHAY-74802 Datasheet
81Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
20-Feb-02
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117 Datasheet
111Kb / 7P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Microchip Technology
TC2117 MICROCHIP-TC2117 Datasheet
447Kb / 12P
   800mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com