công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1117BCZXXC0 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1117BCZXXC0
Giải thích chi tiết về linh kiện  800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1117BCZXXC0 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCZXXC0 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TS1117B
800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
5/9
Version: A07
TO-220 Mechanical Drawing
TO-220 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.000
10.500
0.394
0.413
B
3.240
4.440
0.128
0.175
C
2.440
2.940
0.096
0.116
D
-
6.350
-
0.250
E
0.381
1.106
0.015
0.040
F
2.345
2.715
0.092
0.058
G
4.690
5.430
0.092
0.107
H
12.700
14.732
0.500
0.581
I
8.382
9.017
0.330
0.355
J
14.224
16.510
0.560
0.650
K
3.556
4.826
0.140
0.190
L
0.508
1.397
0.020
0.055
M
27.700
29.620
1.060
1.230
N
2.032
2.921
0.080
0.115
O
0.255
0.610
0.010
0.024
P
5.842
6.858
0.230
0.270


Số phần tương tự - TS1117BCZXXC0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117BCZC0 TSC-TS1117BCZC0 Datasheet
324Kb / 9P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117BCZC0G TSC-TS1117BCZC0G Datasheet
324Kb / 9P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1117BCZXXC0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117B TSC-TS1117B Datasheet
152Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117 TSC-TS1117 Datasheet
147Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117I TSC-TS1117I Datasheet
162Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117S TSC-TS1117S Datasheet
362Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117_15 Datasheet
260Kb / 12P
   800mA Low Dropout Positive Regulator
AIC1732 AIC-AIC1732 Datasheet
98Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
International Rectifier
IRU1117 IRF-IRU1117 Datasheet
68Kb / 10P
   800mA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Vishay Siliconix
74802 VISHAY-74802 Datasheet
81Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
20-Feb-02
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117 Datasheet
111Kb / 7P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Microchip Technology
TC2117 MICROCHIP-TC2117 Datasheet
447Kb / 12P
   800mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com