công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1086CWXXRP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1086CWXXRP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1086CWXXRP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1086CWXXRP Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1086CWXXRP Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TS1086
1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
8/9
Version: A07
SOT-223 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX = Voltage Code
(1.5=1.5V, 1.8=1.8V, 2.5=2.5V, 3.3=3.3V, 5.0=5V)
= Package Code for Adjustable type
(CW = SOT-223)
SOT-223 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10°
16°
10°
16°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


Số phần tương tự - TS1086CWXXRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1086CW TSC-TS1086CW Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086CW1.8 TSC-TS1086CW1.8 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086CW18 TSC-TS1086CW18 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086CW2.5 TSC-TS1086CW2.5 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086CW25 TSC-TS1086CW25 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1086CWXXRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1086 TSC-TS1086_08 Datasheet
168Kb / 9P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1086 TSC-TS1086 Datasheet
162Kb / 6P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1086 AME-AME1086 Datasheet
103Kb / 14P
   1.5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39151 TSC-TS39151 Datasheet
147Kb / 7P
   1.5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1086 AIC-AIC1086_15 Datasheet
238Kb / 11P
   1.5A Low Dropout Positive Regulator
logo
Silicon Standard Corp.
SS6086 SSC-SS6086 Datasheet
514Kb / 7P
   1.5A Low Dropout Positive Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS29150 TSC-TS29150 Datasheet
120Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS29150 ETC1-TS29150 Datasheet
124Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39150 TSC-TS39150 Datasheet
116Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS1583 TSC-TS1583 Datasheet
135Kb / 7P
   1.5A Dual Input Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com