công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33800R2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33800R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Engine Control Integrated Circuit
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33800R2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCZ33800R2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33800R2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 39 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
2
Freescale Semiconductor
33800
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
Figure 2. 33800 Simplified Internal Block Diagram
VPWR, VDD
POR
Oscillator
Bandgap
Sleep PWR
P1
Gate Control
Open/Short
+
PGND
RS
lLimit
53V
Outputs 1 to 8
OUT 1
to
OUT 8
SI
SCLK
CS
SO
VPWR
VDSNS4
VSSNS456
GD4
+
REXT
LRFDBK
Predriver4,5,6
Logic Control &
SPI Interface
Gate Control
Open/Short
+
CCGND
RS
lLimit
53V
CCD2 Outputs
CCD2_OUT
CCD2_REC
EN
VCAL
CCD1 Outputs
CCD1_REC
CCD1_OUT
CCGND
+
+
VCAL
DEFAULT
VPWR
VDSNS1
VSSNS123
GD1
Predriver1,2,3
VPWR
VDD
GND
+
VCAL
RI_REF
Exposed
Pad
40µA
80µA
P3
15µA
P5
15µA
P7
15µA
15µA
15µA
VDD
15µA
15µA
VDD
PWM1
15µA
PWM2
15µA
PWM3
15µA
PWM4
15µA
PWM5
15µA
PWM6
15µA
75µA
Differential
Amplifier
15µA
PGND
PGND
Gate Drive
Control &
Diagnostics
Gate Drive
Control &
Diagnostics
100K


Số phần tương tự - MCZ33800R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33810EK FREESCALE-MCZ33810EK Datasheet
1Mb / 35P
   Automotive Engine Control IC
MCZ33810EK FREESCALE-MCZ33810EK Datasheet
1Mb / 37P
   Automotive Engine Control IC Quad injector driver with Parallel/SPI control
MCZ33810EK/R2 FREESCALE-MCZ33810EK/R2 Datasheet
2Mb / 35P
   Automotive Engine Control IC
MCZ33810R2 FREESCALE-MCZ33810R2 Datasheet
1Mb / 37P
   Automotive Engine Control IC Quad injector driver with Parallel/SPI control
MCZ33811EG FREESCALE-MCZ33811EG Datasheet
965Kb / 18P
   Solenoid Monitor Integrated Circuit (IC)
More results

Mô tả tương tự - MCZ33800R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE7089 NTE-NTE7089 Datasheet
18Kb / 2P
   Integrated Circuit Motor Control Circuit
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL86363_F085 FAIRCHILD-FDBL86363_F085 Datasheet
407Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDB86563_F085 FAIRCHILD-FDB86563_F085 Datasheet
474Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDBL86563_F085 FAIRCHILD-FDBL86563_F085 Datasheet
492Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDD9411_F085 FAIRCHILD-FDD9411_F085 Datasheet
383Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDD86369_F085 FAIRCHILD-FDD86369_F085 Datasheet
462Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDBL86561_F085 FAIRCHILD-FDBL86561_F085 Datasheet
405Kb / 6P
   Automotive Engine Control
FDD86367_F085 FAIRCHILD-FDD86367_F085 Datasheet
340Kb / 6P
   Automotive Engine Control
logo
Mitel Networks Corporat...
TDA2086 MITEL-TDA2086 Datasheet
64Kb / 6P
   PHASE CONTROL INTEGRATED CIRCUIT
MAY 1992
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL86366_F085 FAIRCHILD-FDBL86366_F085 Datasheet
408Kb / 6P
   Automotive Engine Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com