công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AAT3244 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Advanced Analogic Technologies

tên linh kiện AAT3244
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA Adjustable Dual CMOS Low Voltage LDO Linear Regulator
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGICTECH [Advanced Analogic Technologies]
Trang chủ  http://www.analogictech.com
Logo ANALOGICTECH - Advanced Analogic Technologies

AAT3244 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Advanced Analogic Technologies

  AAT3244 Datasheet HTML 1Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 2Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 3Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 4Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 5Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 6Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 7Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 8Page - Advanced Analogic Technologies AAT3244 Datasheet HTML 9Page - Advanced Analogic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Typical Characteristics
Output Voltage vs. Temperature
(VIN = 3.6V; VOUT = 2.5V)
Temperature (°C)
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
2.60
-40
-15
10
35
60
85
100mA
200mA
50mA
300mA
Quiescent Current vs. Temperature
(VOUT = 2.5V)
Temperature (°C)
72
74
76
78
80
82
84
86
88
-40
-15
10
35
60
85
VIN = 3.0V
VIN = 3.6V
VIN = 4.2V
Quiescent Current vs. Input Voltage
(VOUT = 2.5V)
Input Voltage (V)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5
-40°C
85°C
25°C
Dropout Voltage vs. Output Current
(VOUT = 2.5V)
Output Current (mA)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
50
100
150
200
250
300
25°C
85°C
-40°C
Output Voltage vs. Input Voltage
(VOUT = 2.5V)
Input Voltage (V)
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
300mA
250mA
200mA
150mA
50mA
100mA
Dropout Voltage vs. Temperature
(VOUT = 2.5V; IOUT = 300mA)
Temperature (°C)
60
80
100
120
140
160
180
200
220
-40
-15
10
35
60
85
AAT3244
300mA Adjustable Dual CMOS
Low Voltage LDO Linear Regulator
3244.2007.08.1.1
5


Số phần tương tự - AAT3244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT3242 ANALOGICTECH-AAT3242 Datasheet
512Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
logo
Advanced Analog Technol...
AAT3242 AAT-AAT3242 Datasheet
265Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT3242 ANALOGICTECH-AAT3242 Datasheet
1Mb / 15P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
AAT3242ITP-IG-T1 ANALOGICTECH-AAT3242ITP-IG-T1 Datasheet
512Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
logo
Advanced Analog Technol...
AAT3242ITP-IG-T1 AAT-AAT3242ITP-IG-T1 Datasheet
265Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
More results

Mô tả tương tự - AAT3244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT3242 ANALOGICTECH-AAT3242 Datasheet
512Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
AAT3242 ANALOGICTECH-AAT3242_08 Datasheet
1Mb / 15P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
logo
Advanced Analog Technol...
AAT3242 AAT-AAT3242 Datasheet
265Kb / 16P
   300mA/150mA Dual CMOS LDO Linear Regulator
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6221 CATALYST-CAT6221 Datasheet
761Kb / 11P
   300mA CMOS Dual LDO Regulator
logo
ELM Technology Corporat...
ELM89 ELM-TECH-ELM89 Datasheet
1Mb / 20P
   CMOS 300mA LDO Voltage regulator
logo
ELM Electronics
ELM89 ELM-ELM89 Datasheet
1Mb / 20P
   CMOS 300mA LDO Voltage regulator
logo
ELM Technology Corporat...
ELM89-SERIES ELM-TECH-ELM89-SERIES Datasheet
1Mb / 20P
   CMOS 300mA LDO Voltage regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5167 SEAWARD-SE5167_10 Datasheet
434Kb / 8P
   300mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
ELM Technology Corporat...
ELM88121AA-S ELM-TECH-ELM88121AA-S Datasheet
204Kb / 21P
   CMOS 300mA LDO Voltage regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5167 SEAWARD-SE5167 Datasheet
297Kb / 8P
   300mA CMOS LDO Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com