công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS39304CM bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS39304CM
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39304CM bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS39304CM Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39304CM Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
TS39300/1/2/3/4
3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
with Multi-Function
11/12
Version: A07
TO-263-5L Mechanical Drawing
TO-263-5L DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
9.70
10.54
0.382
0.415
B
14.60
15.87
0.575
0.625
C
0.69
0.94
0.027
0.037
D
1.524
2.032
0.060
0.080
E
4.30
4.70
0.169
0.185
F
1.22
1.40
0.048
0.055
G
2.24
2.82
0.088
0.111
H
0.36
0.56
0.014
0.022
I
8.50
9.20
0.330
0.362
J
1.40 MAX
0.055 MAX


Số phần tương tự - TS39304CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39304 TSC-TS39304 Datasheet
273Kb / 7P
   3A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS39304CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39301CM550 TSC-TS39301CM550 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39303CM550 TSC-TS39303CM550 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39300CM50 TSC-TS39300CM50 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39300CZ18 TSC-TS39300CZ18 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39300CZ50 TSC-TS39300CZ50 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39300 TSC-TS39300_08 Datasheet
721Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39300CM33 TSC-TS39300CM33 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39303CM533 TSC-TS39303CM533 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39301CM518 TSC-TS39301CM518 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39301CM533 TSC-TS39301CM533 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com