công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS39503CM bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS39503CM
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39503CM bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS39503CM Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39503CM Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
TS39500/1/2/3
5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
11/12
Version: A07
TO-263-5L Mechanical Drawing
TO-263-5L DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
9.70
10.54
0.382
0.415
B
14.60
15.87
0.575
0.625
C
0.69
0.94
0.027
0.037
D
1.524
2.032
0.060
0.080
E
4.30
4.70
0.169
0.185
F
1.22
1.40
0.048
0.055
G
2.24
2.82
0.088
0.111
H
0.36
0.56
0.014
0.022
I
8.50
9.20
0.330
0.362
J
1.40 MAX
0.055 MAX


Số phần tương tự - TS39503CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39500CM18 TSC-TS39500CM18 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CM25 TSC-TS39500CM25 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CM33 TSC-TS39500CM33 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CM50 TSC-TS39500CM50 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CMRN TSC-TS39500CMRN Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results

Mô tả tương tự - TS39503CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084-XXXF3 CYSTEKEC-PL1084-XXXF3 Datasheet
165Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084_13 Datasheet
247Kb / 7P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1084 AME-AME1084 Datasheet
108Kb / 16P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084_07 Datasheet
427Kb / 8P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084-XXXJ3 CYSTEKEC-PL1084-XXXJ3 Datasheet
267Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS1084CM ETC2-TS1084CM Datasheet
146Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084-XXXE3 CYSTEKEC-PL1084-XXXE3 Datasheet
168Kb / 4P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084_09 Datasheet
278Kb / 8P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1084A-XXXF3 CYSTEKEC-PL1084A-XXXF3 Datasheet
293Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1084 TSC-TS1084 Datasheet
140Kb / 6P
   5A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com