công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS29150 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS29150
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS29150 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS29150_07 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS29150_07 Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
TS29150/1/2/3
1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
with Multi-Function
10/11
Version: A07
TO-263-5L Mechanical Drawing
Marking Diagram
TS29151 / TS29152 / TS29153
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX
= Output Voltage – TS29151 only
(15=1.5V, 18=1.8V, 25=2.5V, 33=3.3V, 50=5V)
XXX = CZ5 – TS29152 & TS29153 only
TO-263-5L DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.220
10.260
0.402
0.404
B
14.600
15.870
0.575
0.625
C
0.750
0.770
0.030
0.030
D
1.573
1.827
0.062
0.072
E
4.560
4.570
0.179
0.180
F
1.240
1.270
0.049
0.050
G
2.280
2.790
0.090
0.110
H
0.280
0.320
0.011
0.013
I
8.240
8.280
0.324
0.326
J
1.540
1.800
0.060
0.071


Số phần tương tự - TS29150_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS29150CM ETC1-TS29150CM Datasheet
124Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS29150CM TSC-TS29150CM Datasheet
120Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS29150CZ ETC1-TS29150CZ Datasheet
124Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS29150CZ TSC-TS29150CZ Datasheet
120Kb / 5P
   1.5A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS29150_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39153CZ550 TSC-TS39153CZ550 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ18 TSC-TS39500CZ18 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ518 TSC-TS39501CZ518 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ525 TSC-TS39501CZ525 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39150 TSC-TS39150_08 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ50 TSC-TS39500CZ50 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CM550 TSC-TS39501CM550 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39150CZ18 TSC-TS39150CZ18 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39153CZ518 TSC-TS39153CZ518 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ33 TSC-TS39500CZ33 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com