công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST29LE010-250-3C-W bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Silicon Storage Technology, Inc

tên linh kiện SST29LE010-250-3C-W
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Megabit (128K x 8) Page Mode EEPROM
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Trang chủ  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST29LE010-250-3C-W bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Back Button SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 10Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 11Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 12Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 13Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 14Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LE010-250-3C-W Datasheet HTML 15Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
11
© 1998 Silicon Storage Technology, Inc.
304-04 12/97
1 Megabit Page Mode EEPROM
SST29EE010, SST29LE010, SST29VE010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TABLE 13: PAGE-WRITE CYCLE TIMING PARAMETERS
29EE010
29LE/VE010
Symbol
Parameter
Min
Max
Min
Max
Units
TWC
Write Cycle (erase and program)
10
10
ms
TAS
Address Setup Time
0
0
ns
TAH
Address Hold Time
50
70
ns
TCS
WE# and CE# Setup Time
0
0
ns
TCH
WE# and CE# Hold Time
0
0
ns
TOES
OE# High Setup Time
0
0
ns
TOEH
OE# High Hold Time
0
0
ns
TCP
CE# Pulse Width
70
120
ns
TWP
WE# Pulse Width
70
120
ns
TDS
Data Setup Time
35
50
ns
TDH
Data Hold Time
0
0
ns
TBLC(1)
Byte Load Cycle Time
0.05
100
0.05
100
µs
TBLCO(1)
Byte Load Cycle Time
200
200
µs
TIDA
Software ID Access and Exit Time
10
10
µs
TSCE
Software Chip Erase
20
20
ms
Note: (1)This parameter is measured only for initial qualification and after the design or process change that could affect this parameter.
304 PGM T13.1


Số phần tương tự - SST29LE010-250-3C-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Storage Technol...
SST29LE010-250-4C-EH SST-SST29LE010-250-4C-EH Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010-250-4C-EH SST-SST29LE010-250-4C-EH Datasheet
267Kb / 26P
   1 Megabit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010-250-4C-NH SST-SST29LE010-250-4C-NH Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010-250-4C-NH SST-SST29LE010-250-4C-NH Datasheet
267Kb / 26P
   1 Megabit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010-250-4C-PH SST-SST29LE010-250-4C-PH Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
More results

Mô tả tương tự - SST29LE010-250-3C-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Storage Technol...
SST29EE010A SST-SST29EE010A Datasheet
256Kb / 26P
   1 Megabit (128K x 8) Page Mode EEPROM
SST29EE010 SST-SST29EE010_00 Datasheet
267Kb / 26P
   1 Megabit (128K x8) Page-Mode EEPROM
logo
Maxwell Technologies
28C010T MAXWELL-28C010T Datasheet
359Kb / 20P
   1 Megabit (128K x 8-Bit) EEPROM
28C011T MAXWELL-28C011T Datasheet
348Kb / 19P
   1 Megabit (128K x 8-Bit) EEPROM
logo
ATMEL Corporation
AT28C010 ATMEL-AT28C010_06 Datasheet
410Kb / 17P
   1-megabit (128K x 8) Paged Parallel EEPROM
logo
Maxwell Technologies
28LV010 MAXWELL-28LV010 Datasheet
363Kb / 20P
   3.3V 1 Megabit (128K x 8-Bit) EEPROM
28LV011 MAXWELL-28LV011 Datasheet
305Kb / 19P
   3.3V 1 Megabit (128K x 8-Bit) EEPROM
logo
Silicon Storage Technol...
SST29EE010 SST-SST29EE010 Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
logo
Force Technologies Ltd
FT27C010 FORCE-FT27C010 Datasheet
809Kb / 11P
   1-Megabit (128K x 8) UVEPROM
logo
ATMEL Corporation
AT27C010 ATMEL-AT27C010_07 Datasheet
343Kb / 14P
   1-Megabit (128K x 8) OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com