công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LV31C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM26LV31C
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26LV31C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  AM26LV31C_07 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
www.ti.com
4Z
4Y
3Z
3Y
2Z
2Y
1Z
1Y
13
14
11
10
5
6
3
2
4A
3A
2A
1A
G
G
15
9
7
1
12
4
Input
VCC
TYPICAL OF ALL OUTPUTS (Y AND Z)
Output
VCC
GND
GND
EQUIVALENT OF EACH INPUT (A, G, OR G)
100
40 k
6
All resistor values are nominal.
AM26LV31C, AM26LV31I
LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SLLS201G – MAY 1995 – REVISED MAY 2005
FUNCTION TABLE(1)
ENABLES
OUTPUTS
INPUT
A
G
G
Y
Z
H
H
X
H
L
L
H
X
L
H
H
X
L
H
L
L
X
L
L
H
X
L
H
Z
Z
(1)
H = high level, L = low level, X = irrelevant,
Z = high impedance (off)
LOGIC DIAGRAM (POSITIVE LOGIC)
SCHEMATIC (EACH DRIVER)
2


Số phần tương tự - AM26LV31C_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV31C TI-AM26LV31C_08 Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
More results

Mô tả tương tự - AM26LV31C_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
247Kb / 12P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31C TI-AM26LV31C_08 Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV32C TI-AM26LV32C_08 Datasheet
671Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV32C TI-AM26LV32C Datasheet
523Kb / 21P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV31 TI-AM26LV31 Datasheet
113Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
REVISED DECEMBER 1999
AM26LV32 TI-AM26LV32 Datasheet
371Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN65LBC174 TI-SN65LBC174 Datasheet
168Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SN55ALS194 TI-SN55ALS194 Datasheet
150Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SN75ALS194NSR TI-SN75ALS194NSR Datasheet
894Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SNJ55ALS194J TI-SNJ55ALS194J Datasheet
894Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com