công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LV31C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM26LV31C
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26LV31C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  AM26LV31C_07 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LV31C_07 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
RL/2
VOC
RL/2
VOD2
G
G
A
Y
Z
TEST CIRCUIT
Generator
(see Note B)
50
VCC
RL = 100 Ω
CL = 15 pF
(see Note A)
VOD
G
G
A
Y
Z
VO
VO
Z
Output, VO
Input
tPLH
tPHL
VCC
0 V
50%
50%
PROPAGATION DELAY TIMES
Y
A
Output, VO
tr
tf
VOH
90%
90%
RISE AND FALL TIMES
10%
10%
VOL
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: PRR = 32 MHz, ZO ≈ 50 Ω, 50% duty cycle,
tr and tf ≤ 2 ns.
10%
10%
90%
90%
Y
Z
tf
tr
VOL
VOH
AM26LV31C, AM26LV31I
LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SLLS201G – MAY 1995 – REVISED MAY 2005
Figure 1. Differential and Common-Mode Output Voltages
Figure 2. Test Circuit and Voltage Waveforms, tPHL and tPLH
5


Số phần tương tự - AM26LV31C_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV31C TI-AM26LV31C_08 Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
More results

Mô tả tương tự - AM26LV31C_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
247Kb / 12P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31C TI-AM26LV31C_08 Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV32C TI-AM26LV32C_08 Datasheet
671Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV32C TI-AM26LV32C Datasheet
523Kb / 21P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV31 TI-AM26LV31 Datasheet
113Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
REVISED DECEMBER 1999
AM26LV32 TI-AM26LV32 Datasheet
371Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN65LBC174 TI-SN65LBC174 Datasheet
168Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SN55ALS194 TI-SN55ALS194 Datasheet
150Kb / 11P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SN75ALS194NSR TI-SN75ALS194NSR Datasheet
894Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
SNJ55ALS194J TI-SNJ55ALS194J Datasheet
894Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com