công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD62082AFG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TD62082AFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8ch Darlington Sink Driver
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62082AFG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TD62082AFG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TD62082AFG Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
TD62081~084APG/AFG
2006-06-13
8
Output current IOUT (mA)
hFE – IOUT
Output current IOUT (mA)
hFE – IOUT
Ambient temperature Ta (°C)
PD – Ta
1.5
1.0
0
0
50
100
150
200
0.5
2.0
(1) Type-APG Free air
(2) Type-AFG Free air
(1)
(2)
10000
1
1000
100
10
3
30
300
3000
10
100
1000
10000
TD62084
VCE = 2.0 V
85°C
−40
25
5
50
500
5000
10000
1
1000
100
10
3
30
300
3000
10
100
1000
10000
TD62083
VCE = 2.0 V
85°C
−40
25
5
50
500
5000


Số phần tương tự - TD62082AFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62082AF TOSHIBA-TD62082AF Datasheet
366Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results

Mô tả tương tự - TD62082AFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ULN2803 ARTSCHIP-ULN2803 Datasheet
343Kb / 8P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62081AP TOSHIBA-TD62081AP Datasheet
366Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2803APG TOSHIBA-ULN2803APG Datasheet
460Kb / 12P
   8ch Darlington Sink Driver
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK62083 IKSEMICON-IK62083_13 Datasheet
336Kb / 9P
   8CH Darlington Sink Driver
IK62083 IKSEMICON-IK62083 Datasheet
450Kb / 8P
   8CH Darlington Sink Driver
logo
Toshiba Semiconductor
ULN2803AFW TOSHIBA-ULN2803AFW Datasheet
320Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62083AFNG TOSHIBA-TD62083AFNG Datasheet
362Kb / 11P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62083AFN TOSHIBA-TD62083AFN Datasheet
266Kb / 8P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S37701 KODENSHI-S37701 Datasheet
410Kb / 11P
   8CH Darlington TR Sink Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TD62380P TOSHIBA-TD62380P Datasheet
169Kb / 5P
   8CH LOW SATURATION DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com