công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD62008APG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TD62008APG
Giải thích chi tiết về linh kiện  7CH DARLINGTON SINK DRIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62008APG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TD62008APG Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62008APG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
TD62008APG/AFG
2007-10-16
4
Test Circuit
1. ICEX
2. VCE (sat)
3. hFE
4. IIN (ON), IIN (OFF)
5. IR
6. VF
7. tON, tOFF
Precautions for Use
This IC does not include built-in protection circuits for excess current or overvoltage.
If this IC is subjected to excess current or overvoltage, it may be destroyed.
Hence, the utmost care must be taken when systems which incorporate this IC are designed.
Utmost care is necessary in the design of the output line, COMMON and GND line since the IC may be
destroyed due to short−circuit between outputs, air contamination fault, or fault by improper grounding.
Note 1: Pulse Width 50 μs
Duty Cycle 10%
Output Impedance 50 Ω
tr ≤ 5 ns, tf ≤ 10 ns
Note 2: CL includes probe and jig capacitance


Số phần tương tự - TD62008APG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62008AP TOSHIBA-TD62008AP Datasheet
251Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results

Mô tả tương tự - TD62008APG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_11 Datasheet
328Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62007P TOSHIBA-TD62007P Datasheet
237Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AP TOSHIBA-TD62008AP Datasheet
251Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2003AP TOSHIBA-ULN2003AP Datasheet
374Kb / 11P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_15 Datasheet
391Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62003FB TOSHIBA-TD62003FB Datasheet
293Kb / 7P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2004 UTC-ULN2004_10 Datasheet
212Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62003PA TOSHIBA-TD62003PA Datasheet
334Kb / 9P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AFWG TOSHIBA-TD62008AFWG Datasheet
171Kb / 8P
   7ch Darlington Sink Driver
TD620003 TOSHIBA-TD620003 Datasheet
278Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com