công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SM06154410 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
|
SM06154410 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AMETHERM Circuit Protection Thermistors |
|
1 / 1 page DATA SHEET Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road #4 Carson City, NV 89701 Telephone: (800) 808-2434 (775) 884-2434 Fax: (775) 884-0670 www.ametherm.com Part Number: SM06 154410 Electrical Specifications: Mechanical Specifications: Revision Date: March 19, 2003 Resistance @ 25°C 150.0K Ω ± 10% Beta 4111 ± 2% Temperature Coefficient ( α) -4.5% / °C Dissipation Constant 1.50 mW/°C Thermal Time Constant 5.0 Seconds Maximum Continuous Power (P25) 200.0 mW Operating Temperature -40 °C ≈ +125°C Termination Nickel Barrier Material Type “R” L 1.6 ± 0.15 mm W 0.80 ± 0.15 mm T 0.5 ± 0.10 mm L1 1.20 ± 0.20 mm Tape & Reel Per Mil Std 201 Method 208 Qty/Reel 5000 pcs |
Số phần tương tự - SM06154410 |
|
Mô tả tương tự - SM06154410 |