công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-350D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

tên linh kiện SD-350D
Giải thích chi tiết về linh kiện  350W Single Output DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Trang chủ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SD-350D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  SD-350D Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SD-350D Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SD-350D Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
s d - 3 5 0 series
350W Single Output DC-DC Converter
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTROdYNE.COM
Mechanical�Specification
Derating�Curve
File�Name:SD-350-SPEC���2005-05-10
Case�No.�912A
Unit:mm
AMBIENT�TEMPERATURE�(
)
Terminal�pin�number�assignment�:
Pin�No.
Pin�No.
1
4,5,6
3
2
7,8,9
Assignment
Assignment
DC�INPUT V+
DC�OUTPUT V-
DC�INPUT V-
DC�OUTPUT V+
FG
100
10
0
20
40
60
80
-20
20
30
40
50
60
SD-350B,C,D-5
others
Static�Characteristics
B:19
C:36
D:72
24
48
96
36
72
144
Ta=25
LED
+V ADJ.
4-M4�L=5mm
5-M3�L=3mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27.5
177.5
32.5
150
117.5
47.7
32.5
150
215
4-M4�L=5mm
Air�flow
direction
350W�Single�Output�DC-DC�Converter
S D - 3 5 0 series
INPUT�VOLTAGE�(V)


Số phần tương tự - SD-350D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-350D MEANWELL-SD-350D Datasheet
207Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D MEANWELL-SD-350D Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D-24 MEANWELL-SD-350D-24 Datasheet
413Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - SD-350D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-350_1109 MEANWELL-SD-350_1109 Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D-24 MEANWELL-SD-350D-24 Datasheet
413Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350 MEANWELL-SD-350_10 Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350 MEANWELL-SD-350 Datasheet
207Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD350 ASTRODYNE-SD350 Datasheet
1Mb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
CMKR WALL-CMKR Datasheet
146Kb / 3P
   Single Output DC/DC Converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
IB0505S-2W MORNSUN-IB0505S-2W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
F0305AS-1W MORNSUN-F0305AS-1W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
VRB1203D-40W MORNSUN-VRB1203D-40W Datasheet
115Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
IB0505LD-W75 MORNSUN-IB0505LD-W75 Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com