công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB08-485D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

tên linh kiện SB08-485D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Trang chủ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SB08-485D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  SB08-485D Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SB08-485D Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SB08-485D Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
S B 0 8 series
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
Pin #
Single Outputs
Dual Outputs
2
-Vin
-Vin
3
-Vin
-Vin
9
NC
Common
10
NC
NC
11
NC
- Output
14
+ Output
+ Output
15
NC
NC
16
- Output
Common
22
+Vin
+Vin
23
+Vin
+Vin
MECHANICAL DIMENSIONS
ALL DIMENSIONS IN mm
PIN PITCH TOLERANCE +/- 0.35mm
OUTPUT DERATING CURVE


Số phần tương tự - SB08-485D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SB08-485D ETC2-SB08-485D Datasheet
177Kb / 3P
   Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
logo
Astrodyne Corporation
SB08-485D ASTRODYNE-SB08-485D Datasheet
310Kb / 3P
   Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - SB08-485D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SB08 ETC2-SB08 Datasheet
177Kb / 3P
   Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
logo
Astrodyne Corporation
SB08 ASTRODYNE-SB08_16 Datasheet
310Kb / 3P
   Isolated and Regulated 8 WATT Modular DC/DC Converters
ASD30 ASTRODYNE-ASD30 Datasheet
462Kb / 3P
   Isolated and Regulated 30 WATT Modular DC/DC Converters
ASD705 ASTRODYNE-ASD705 Datasheet
368Kb / 3P
   Isolated and Regulated 7.5 WATT Modular DC/DC Converters
DR1P5 ASTRODYNE-DR1P5 Datasheet
278Kb / 3P
   Isolated and Regulated 1.5 WATT Modular DC/DC Converters
FKC05 ASTRODYNE-FKC05 Datasheet
225Kb / 3P
   Isolated and Regulated 5 WATT Modular DC/DC Converters
MKC03 ASTRODYNE-MKC03_16 Datasheet
157Kb / 3P
   Isolated and Regulated 3 WATT Modular DC/DC Converters
ASD05 ASTRODYNE-ASD05_16 Datasheet
356Kb / 3P
   Isolated and Regulated 5 WATT Modular DC/DC Converters
VKC03 ASTRODYNE-VKC03_16 Datasheet
143Kb / 3P
   Isolated and Regulated 3 WATT Modular DC/DC Converters
FEC40 ASTRODYNE-FEC40_16 Datasheet
499Kb / 4P
   Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com