công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC40-24T0512 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation

tên linh kiện FDC40-24T0512
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Trang chủ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

FDC40-24T0512 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation

  FDC40-24T0512 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation FDC40-24T0512 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation FDC40-24T0512 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation FDC40-24T0512 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation FDC40-24T0512 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
F D C 4 0 series
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
CTRL
+
-
3
2
1
Converter
ON/OFF Control
+ Vin
- Vin
ON/OFF Control application
Sync
+
-
3
2
4
Converter 1
+ Vin
- Vin
+
-
3
2
4
Converter 2
CLK
20%
80%
CLK Signal
2N7000
Sync
APPLICATION OF SYNCHRONIZATION
1. The unit is capable of external synchronization from an independent
time base with a switching rate between 200kHz and 215kHz
2. The amplitude of the synchronizing pulse train is TTL compatible
3. The duty cycle of the CLK should be 20% high and 80% low
4. Synchronization is referenced to negative input (-Vin)


Số phần tương tự - FDC40-24T0512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FDC40-24T0512 ETC1-FDC40-24T0512 Datasheet
101Kb / 3P
   40 WATTS DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - FDC40-24T0512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Astrodyne Corporation
FEC40 ASTRODYNE-FEC40_16 Datasheet
499Kb / 4P
   Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
FDC40 ASTRODYNE-FDC40_16 Datasheet
277Kb / 5P
   Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
FEC40 ASTRODYNE-FEC40 Datasheet
633Kb / 4P
   Isolated and Regulated 40 WATT Modular DC/DC Converters
ASD30 ASTRODYNE-ASD30 Datasheet
462Kb / 3P
   Isolated and Regulated 30 WATT Modular DC/DC Converters
ASD705 ASTRODYNE-ASD705 Datasheet
368Kb / 3P
   Isolated and Regulated 7.5 WATT Modular DC/DC Converters
DR1P5 ASTRODYNE-DR1P5 Datasheet
278Kb / 3P
   Isolated and Regulated 1.5 WATT Modular DC/DC Converters
FKC05 ASTRODYNE-FKC05 Datasheet
225Kb / 3P
   Isolated and Regulated 5 WATT Modular DC/DC Converters
MKC03 ASTRODYNE-MKC03_16 Datasheet
157Kb / 3P
   Isolated and Regulated 3 WATT Modular DC/DC Converters
ASD05 ASTRODYNE-ASD05_16 Datasheet
356Kb / 3P
   Isolated and Regulated 5 WATT Modular DC/DC Converters
VKC03 ASTRODYNE-VKC03_16 Datasheet
143Kb / 3P
   Isolated and Regulated 3 WATT Modular DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com