công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2145AFG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2145AFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 V Stereo Headphone Amplifier (3 V USE)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2145AFG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA2145AFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor TA2145AFG Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
TA2145AFG
2006-04-19
11
Supply voltage
VCC (V)
PRE
Vni – VCC
Supply voltage
VCC (V)
PRE
RR – VCC
Frequency
f
(Hz)
PW
GV – f
Frequency
f
(Hz)
PW
CT – f
Supply voltage
VCC (V)
PW
Po – VCC
Output power
Po (mW)
PW
THD – Po
0
1.5
2.0
2.5
3.5
4.0
3.0
fr = 100 Hz
Vr = −20dBV
40
80
70
10
50
20
60
30
5
0.5
1
20
2
10
0
1.5
2.0
2.5
3.5
4.0
3.0
BST
= ON
20
100
1 k
100 k
10 k
40
20
30
60
50
Vo = −10dBV
BST
= OFF
20
100
1 k
10 k
100 k
BST = ON
Vo = −10dBV
BST = OFF
20
60
50
0
30
10
40
THD
= 10%
0
1.5
2.0
2.5
3.5
4.0
3.0
2
100
10
RL = 16 Ω
32
0.2
1
100
10
3
0.2
30
1
10
f
= 10 kHz
VCC = 3 V
RL = 16 Ω
100 Hz
1 kHz


Số phần tương tự - TA2145AFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2145AF TOSHIBA-TA2145AF Datasheet
282Kb / 16P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

Mô tả tương tự - TA2145AFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA4800V SANYO-LA4800V Datasheet
192Kb / 11P
   3 V Stereo Headphone Power Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA2160FNG TOSHIBA-TA2160FNG Datasheet
275Kb / 17P
   Low Consumption Current Stereo Headphone Amplifier (1.5/3 V use)
logo
Sanyo Semicon Device
LA4582CM SANYO-LA4582CM Datasheet
143Kb / 6P
   Pre Power Amplifier for 3-V Headphone Stereo Systems
LA4585M SANYO-LA4585M Datasheet
131Kb / 5P
   3-V Preamplifier Power Amplifier for Headphone Stereo Products
logo
Toshiba Semiconductor
TA2152FLG TOSHIBA-TA2152FLG Datasheet
302Kb / 18P
   Low Current Consumption Headphone Amplifier (for 1.5-V/3-V Use)
TA2152FNG TOSHIBA-TA2152FNG Datasheet
276Kb / 16P
   Low Current Consumption Headphone Amplifier (for 1.5-V/3-V Use)
TA2002F TOSHIBA-TA2002F Datasheet
757Kb / 17P
   STEREO HEADPHONE AMPLIFIER (3V USE)
TA8119P TOSHIBA-TA8119P Datasheet
402Kb / 10P
   STEREO HEADPHONE AMPLIFIER (3V USE)
TA7688F TOSHIBA-TA7688F Datasheet
446Kb / 11P
   STEREO HEADPHONE AMPLIFIER (3V USE)
TA8145FN TOSHIBA-TA8145FN Datasheet
312Kb / 8P
   STEREO HEADPHONE AMPLIFIER (1.5V USE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com