công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2078P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2078P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic Preset Equalizer IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2078P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TA2078P_02 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2078P_02 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TA2078P
2002-03-05
3
Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage
VCC
14
V
Power dissipation
PD (Note)
750
mW
Operating temperature
Topr
−25~75

°C
Storage temperature
Tstg
−55~150
°C
Note:
Derated above Ta = 25°C in the proportion of 6 mW/°C.
Electrical Characteristics
(unless otherwise specified, VCC = 10 V, Rg = 620 Ω, RL = 10 kΩ, f = 1 kHz, Normal Mode,
Ta = 25°C)
Characteristics
Symbol
Test
Circuit
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Operating voltage
VCC
7.5
14.0
V
ICCQ1
Normal mode
(A = L, B = L)
2.5
5.0
ICCQ2
Rock mode
(A = H, B = L)
4.2
9.0
ICCQ3
Classic mode
(A = L, B = H)
4.6
9.0
Quiescent current
ICCQ4
Pop mode
(A = H, B = H)
4.5
9.0
mA
Voltage gain
GV
12.0
14.0
16.0
dB
Maximum output voltage
Vom
THD = 1%
2.5
3.0
Vrms
Total harmonic distortion
THD
Vin = 200 mVrms
0.01
0.1
%
Ripple rejection ratio
R.R.
Vrip = 300 mVrms,
frip = 100 Hz
−56
dB
Cross talk
C.T.
Vin = 350 mVrms
−70
−60
dB
Output noise voltage
Vno
Rg = 620 Ω, DIN AUDIO filter
20
30
µVrms
Control Switch Voltage
Control Voltage for 10/9 pin
“H” Input
2.0 V~VCC
“L” Input
0~0.8 V or Open
Operation Mode
A (10 pin)
B (9 pin)
Boost Frequency
Normal
L
L
Flat (No equalizing)
Rock
H
L
High/Low boost-1
Classic
L
H
High/Low boost-2
Pop
H
H
Mid boost


Số phần tương tự - TA2078P_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2078P TOSHIBA-TA2078P Datasheet
197Kb / 6P
   PRESET EQUALIZER IC
More results

Mô tả tương tự - TA2078P_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA2078P KEC-KIA2078P Datasheet
65Kb / 4P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (PRESET EZUALIZER IC)
logo
Toshiba Semiconductor
TA8496FL TOSHIBA-TA8496FL Datasheet
248Kb / 14P
   Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1287PG TOSHIBA-TA1287PG Datasheet
428Kb / 24P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA78L05FTE12L TOSHIBA-TA78L05FTE12L Datasheet
390Kb / 19P
   Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4107F TOSHIBA-TA4107F Datasheet
102Kb / 7P
   Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8129Z TOSHIBA-TA8129Z Datasheet
1Mb / 27P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com