công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2030FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2030FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  TV / FM System F / E (1.5V USE)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2030FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TA2030FN_02 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2030FN_02 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
TA2030FN
2002-10-30
1
TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2030FN
TV / FM System F / E (1.5V USE)
The TA2030FN is a TV / FM system front end IC, which is
developed for headphone radio in 1.5V use.
It is built in FM F / E and TV F / E (japanese VHF band).
Features
· Built−in FM F / E and TV F / E
FM mode: 75~109MHz
TV mode: 175~225MHz
· Suitable for combination with digital tuning system.
· Built−in power switch
· Built−in FM / TV switch
· Built−in IF amplifier
· Built−in OSC buffer circuit
· Improved inter−modulation characteristics by double balanced type mixer circuit.
· Supply current (VCC = 1.2V, Ta = 25°C)
FM mode: ICC = 4.4mA (typ.)
TV mode: ICC = 6.3mA (typ.)
· Operating supply voltage range (Ta = 25°C)
VCC (opr) = 0.95~4V
Weight: 0.09g (typ.)


Số phần tương tự - TA2030FN_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2030FNG TOSHIBA-TA2030FNG Datasheet
817Kb / 11P
   TV / FM System F / E (1.5V USE)
More results

Mô tả tương tự - TA2030FN_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2030FNG TOSHIBA-TA2030FNG Datasheet
817Kb / 11P
   TV / FM System F / E (1.5V USE)
TA8182FN TOSHIBA-TA8182FN Datasheet
354Kb / 10P
   TV/FM SYSTEM F/E (1.5V USE)
TA2030FN TOSHIBA-TA2030FN Datasheet
339Kb / 10P
   TV/FM SYSTEM F/E (1.5V USE)
TA7765AF TOSHIBA-TA7765AF Datasheet
355Kb / 9P
   AM/FM IF SYSTEM (1.5V USE)
TS7792P TOSHIBA-TS7792P Datasheet
388Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TA7792 TGS-TA7792 Datasheet
476Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Toshiba Semiconductor
TA7766AF TOSHIBA-TA7766AF Datasheet
358Kb / 9P
   FM PLL MPX (1.5V USE)
TA7371AF TOSHIBA-TA7371AF Datasheet
269Kb / 7P
   FM FRONT-END (1.5V USE)
TA2029FN TOSHIBA-TA2029FN Datasheet
546Kb / 14P
   FM F/EAM/FM IFPW IC FOR DIGITAL TUNING SYSTEM
TA7757P TOSHIBA-TA7757P Datasheet
607Kb / 9P
   FM/AM IF SYSTEM (3V USE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com