công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2008AN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2008AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V AM / FM 1 Chip Tuner IC (for digital tuning system)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2008AN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA2008AN_02 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA2008AN_02 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
TA2008AN
2002-10-30
7
DC Voltage (V)
(at no signal)
Pin
No.
Characteristic
Internal Circuit
AM
FM
22
AM OSC
5.0
5.0
23
FM RF out
cf. pin (1)
5.0
5.0
24
AM RF in
5.0
5.0


Số phần tương tự - TA2008AN_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2008ANG TOSHIBA-TA2008ANG Datasheet
638Kb / 13P
   5V AM / FM 1 Chip Tuner IC (for digital tuning system)
More results

Mô tả tương tự - TA2008AN_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA2008ANG TOSHIBA-TA2008ANG Datasheet
638Kb / 13P
   5V AM / FM 1 Chip Tuner IC (for digital tuning system)
TA2008AN TOSHIBA-TA2008AN Datasheet
422Kb / 12P
   5V AM/FM 1 CHIP TUNER IC (FOR DIGITAL TUNING SYSTEM)
TA2104BN TOSHIBA-TA2104BN Datasheet
629Kb / 16P
   3V AM/FM 1 CHIP TUNER IC (FOR DIGITAL TUNING SYSTEM)
TA2149BN TOSHIBA-TA2149BN Datasheet
243Kb / 15P
   3 V AM/FM 1 Chip Tuner IC (for Digital Tuning System)
logo
Silan Microelectronics ...
SA2104 SILAN-SA2104 Datasheet
422Kb / 12P
   3V AM/FMMPX TUNER IC(FOR DIGITAL TUNING SYSTEM)
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2149 YOUDA-YD2149 Datasheet
133Kb / 7P
   AM/FM 1 CHIP TUNER IC
logo
Toshiba Semiconductor
TS7792P TOSHIBA-TS7792P Datasheet
388Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TA7792 TGS-TA7792 Datasheet
476Kb / 9P
   AM/FM 1 CHIP TUNER SYSTEM IC (1.5V USE)
logo
Unisonic Technologies
TA8127 UTC-TA8127 Datasheet
144Kb / 8P
   3V AM / FM 1 CHIP TUNER IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA2111N TOSHIBA-TA2111N Datasheet
598Kb / 18P
   3V AM/FM 1 CHIP TUNER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com