công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1375FG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1375FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Conversion Tuner for Digital TV / CATV
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1375FG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TA1375FG Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1375FG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
TA1375FG
2005/05/23
4
Terminal Function
The equivalent circuit diagrams may be simplified or some parts of them may be omitted for explanatory purpose.
Pin No.
Pin Name.
Function
Interface
1
2
IF output
IF output pin for the GCA block.
Symmetrical output type.
3
GCA control
Gain control pin of GCA block.
The gain of GCA block Is controllable
by the voltage given to this pin.
4
GND1
This Is the ground pin for the PLL
circuit.
5
SDA
Serial data Input and output pin
6
SCL
Serial clock Input pin
GND
Vcc
1
2
GND
Vcc
5
22Ω
1kΩ
GND
Vcc
6
1kΩ
160kΩ
Vcc
3
GND


Số phần tương tự - TA1375FG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1375A TAI-SAW-TA1375A Datasheet
417Kb / 7P
   SAW Filter 880 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1375A GOLLEDGE-TA1375A Datasheet
112Kb / 6P
   SAW Filter 880.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1375FG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3580 MAXIM-MAX3580_08 Datasheet
259Kb / 21P
   Direct-Conversion TV Tuner
Rev 6; 11/08
MAX3580 MAXIM-MAX3580_07 Datasheet
419Kb / 21P
   Direct-Conversion TV Tuner
Rev 3; 10/07
MAX3580 MAXIM-MAX3580_09 Datasheet
345Kb / 21P
   Direct-Conversion TV Tuner
Rev 7; 1/09
MAX3580 MAXIM-MAX3580 Datasheet
418Kb / 21P
   Direct-Conversion TV Tuner
Rev 0; 7/06
logo
Sony Corporation
CXA1165P SONY-CXA1165P Datasheet
381Kb / 12P
   CATV and VHF TV Tuner
logo
ANADIGICS, Inc
ACD0900 ANADIGICS-ACD0900 Datasheet
132Kb / 12P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner
ACD0900S3C ANADIGICS-ACD0900S3C Datasheet
252Kb / 4P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner Downconverter
logo
Texas Instruments
SN761640 TI1-SN761640 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DIGITAL TV TUNER IC
SN761668 TI-SN761668 Datasheet
504Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL TV TUNER IC
SN761668 TI1-SN761668_15 Datasheet
475Kb / 25P
[Old version datasheet]   DIGITAL TV TUNER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com