công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1370FG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1370FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1370FG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1370FG_05 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1370FG_05 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 42 page
background image
TA1370FG
2005-09-05
6
Pin
No.
Pin Name
Function
Interface Circuit
Input Signal/Output Signal
12
DAC2 (H/C. SYNC output)
DAC2 output pin.
In Test mode, it outputs HD or
composite sync signal to
frequency counter.
To improve the driving ability, it
is possible to connect a
resister (minimum: 2 k
Ω)
between this pin and GND.
However, when the resister is
added, the output DC voltage
is down.
DC
or
H/C SYNC
13
VD3-IN
Input vertical sync signal.
It accepts input of both positive
and negative polarity.
or
14
HD3-IN
Input horizontal sync signal.
It accepts input of both positive
and negative polarity.
or
11
14
5
1 k
11
13
5
1 k
7 V
0 V
Th: 0.7 V
Th: 0.7 V
Th: 0.7 V
Th: 0.7 V
11
12
18
200


Số phần tương tự - TA1370FG_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
637Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
More results

Mô tả tương tự - TA1370FG_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
637Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1318AF TOSHIBA-TA1318AF Datasheet
637Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1318NG TOSHIBA-TA1318NG Datasheet
897Kb / 41P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1318AFG TOSHIBA-TA1318AFG Datasheet
376Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TB1305FG TOSHIBA-TB1305FG Datasheet
661Kb / 33P
   Component SW, Sync Separation and H/V Frequency Counter IC for TVs
TA1383AFG TOSHIBA-TA1383AFG Datasheet
1,018Kb / 47P
   NTSC Chroma Decoder, Multi-Point Scan Sync Processor, H/V Frequency Counter IC for Color TV
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9568 MAXIM-MAX9568 Datasheet
248Kb / 16P
   Component Analog TV Sync Separator
Rev 1; 12/08
logo
Toshiba Semiconductor
TA8819FG TOSHIBA-TA8819FG Datasheet
1Mb / 30P
   NTSC VIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR SYNC PLAYBACK IC FOR LCD TV
TA1317AFG TOSHIBA-TA1317AFG Datasheet
1Mb / 58P
   Deflection Processor IC for TV
TA1317ANG TOSHIBA-TA1317ANG Datasheet
1Mb / 59P
   Deflection Processor IC for TV
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com