công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1360ANG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1360ANG
Giải thích chi tiết về linh kiện  YCbCr/YPbPr Signal and Sync Processor for Digital TV, Progressive Scan TV and Double Scan TV
Download  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1360ANG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TA1360ANG Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1360ANG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 108 page
background image
TA1360ANG
2005-08-18
4
Pin Functions
Pin
No.
Pin Name
Function
Interface Circuit
Input Signal/Output Signal
1
DARK AREA DET
FILTER
Connects filter for detecting dark
area.
Voltage of this pin controls
dynamic γ circuit gain for dark
area.
DC
2
BPH FILTER
Connects filter for detecting black
peak.
Voltage of this pin controls black
stretch gain.
Leaving Y open and setting the
test circuit SW 2
= C enable to
monitor H/V-BPP
(black-stretch-stop pulse) width.
DC
3
Y1 IN
Inputs Y1 signal via clamp
capacitor.
1 Vp-p (including sync) at 100%
color bar
or
4
Cb1/Pb1 IN
Inputs Cb1/Pb1 signal via clamp
capacitor.
700 mVp-p at 100% color bar for
Cb1/Pb1
5
Cr1/Pr1 IN
Inputs Cr1/Pr1 signal via clamp
capacitor.
700 mVp-p700 mVp-p at 100% color
bar for Cr1/Pr1
6
Y/C GND
GND pin for Y/C block
7
LIGHT AREA
DET FILTER
Connects filter for detecting light
area.
Voltage of this pin controls
dynamic γ circuit gain for light
area.
DC
55
1
6
5 k
1 k
40
6
1 kΩ
1 kΩ
5 kΩ
3
4
5
55
7
6
5 k
1 k
55
2
6
200 Ω


Số phần tương tự - TA1360ANG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1360ANG TOSHIBA-TA1360ANG Datasheet
1Mb / 108P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

Mô tả tương tự - TA1360ANG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1360AFG TOSHIBA-TA1360AFG_05 Datasheet
1Mb / 110P
   YCbCr/YPbPr Signal and Sync Processor for Digital TV, Progressive Scan TV and Double Scan TV
TA1316AN TOSHIBA-TA1316AN Datasheet
1Mb / 115P
   YCbCr/YPbPr Signal and Sync Processor for Digital TV, Progressive Scan TV and Double Scan TV
TA1360AFG TOSHIBA-TA1360AFG Datasheet
1Mb / 110P
   YCbCr/YPbPr Signal and Sync Processor for Digital TV, Progressive Scan TV and Double Scan TV
logo
New Japan Radio
NJU26123 NJRC-NJU26123 Datasheet
215Kb / 19P
   Digital Signal Processor for TV
NJU26124 NJRC-NJU26124 Datasheet
278Kb / 22P
   Digital Signal Processor for TV
NJU26120 NJRC-NJU26120 Datasheet
192Kb / 10P
   Digital Signal Processor for TV
NJU26040-08B NJRC-NJU26040-08B Datasheet
192Kb / 9P
   Digital Signal Processor for TV
logo
Sanyo Semicon Device
LC74982W SANYO-LC74982W Datasheet
99Kb / 14P
   LCD TV Scan Converter IC
logo
Harris Corporation
CA3154 HARRIS-CA3154 Datasheet
83Kb / 6P
   TV Sync/AGC/Horizontal Signal Processor
logo
NTE Electronics
NTE1550 NTE-NTE1550 Datasheet
60Kb / 2P
   Integrated Circuit TV Sync Signal Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com