công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD-155B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

tên linh kiện AD-155B
Giải thích chi tiết về linh kiện  155W Single Output with Battery Charger (USP Function)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Trang chủ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-155B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  AD-155B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-155B Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
A d - 1 5 5 series
155W Single Output with Battery Charger (USP Function)
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTROdYNE.COM
AD-155A
AD-155B
AD-155C
13.8V
13.3V
CH2
27.1V
CH2
53.5V
CH2
27.6V
CH1
54V
CH1
10.5A
0.5A
0.5A
0.2A
5A
2.7A
0�~�11.5A
0�~�0.5A
0�~�0.5A
0�~�0.5A
0�~�5.5A
0�~�2.7A
151.55W
151.55W
156.5W
150mVp-p
--------
--------
--------
150mVp-p
240mVp-p
CH1:�12�~�14.5V
CH1:�24�~�29V
CH1:�48�~�58V
2.0%
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
BATTERY LOW
AC�CURRENT (Typ.)
1000ms,�90ms/230VAC����������2000ms,�90ms/115VAC�at�full�load
24ms/230VAC����������20ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������124�~�370VDC
47�~�63Hz
80%
84%
84%
2.5A/115VAC����������1.5A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
CH1:105�~�135%����������CH2:0.51�~�0.9A rated�output�power
CH1:15.87�~�18.63V
10V 0.8V
19.5V(+1.5V,-1V�)
39V 2V
CH1:31.74�~�37.26V
CH1:62.1�~�72.9V
Protection�type�:�Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�reoved
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
183.3K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*110*50mm�(L*W*H)
0.88Kg;�16pcs/15Kg/0.95CUFT
File�Name:AD-155-SPEC���2005-09-13
POWER�FACTOR (Typ.)
PF>0.92�at�full�load
155W�Dual�Output�with�Battery�Charger(UPS�Function)
�������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������
����������������
����������
A D - 1 5 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER


Số phần tương tự - AD-155B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AD-155B ETC-AD-155B Datasheet
77Kb / 2P
   SWITCHING POWER SUPPLY
logo
Mean Well Enterprises C...
AD-155B MEANWELL-AD-155B Datasheet
429Kb / 2P
   155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
AD-155B MEANWELL-AD-155B Datasheet
357Kb / 2P
   155W SINGLE OUTPUT WITH BATTERY CHARGER(UPS FUNCTION)
More results

Mô tả tương tự - AD-155B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
ADD-155 MEANWELL-ADD-155 Datasheet
430Kb / 2P
   155W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
logo
Astrodyne Corporation
AD-55 ASTRODYNE-AD-55 Datasheet
1Mb / 4P
   55W Single Output with Battery Charger (USP Function)
logo
Mean Well Enterprises C...
AD-155 MEANWELL-AD-155 Datasheet
429Kb / 2P
   155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
AD-155 MEANWELL-AD-155_11 Datasheet
357Kb / 2P
   155W SINGLE OUTPUT WITH BATTERY CHARGER(UPS FUNCTION)
ADD-55 MEANWELL-ADD-55 Datasheet
707Kb / 2P
   55W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
ADD-55 MEANWELL-ADD-55_10 Datasheet
392Kb / 2P
   55W Dual Output with Battery Charger(USP Function)
ADD-155B MEANWELL-ADD-155B Datasheet
360Kb / 2P
   155W Dual Output with Battery Charger(UPS Function)
logo
Astrodyne Corporation
AD155 ASTRODYNE-AD155 Datasheet
601Kb / 3P
   155W Single Output with Battery Charging UPS Function
ADD155 ASTRODYNE-ADD155 Datasheet
606Kb / 3P
   155W Dual Output with Battery Charging UPS Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PSC-35 MEANWELL-PSC-35 Datasheet
663Kb / 4P
   35W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com