công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1290FN bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1290FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIF IC FOR TV
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1290FN bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1290FN_01 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN_01 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
TA1290FN
2001-02-26 9/13
COIL SPECIFICATION
COIL NAME
PART NUMBER
CONNECTION
SPECIFICATION
fO MAX
Above 70MHz
fO MIN
Below 61MHz
AFT
IF = 58.75MHz
292GCS-3388BS
(TOKO)
Q (non-load)
46±20% (fO MIN)
fO MAX
Above 66.5MHz
fO MIN
Below 61.8MHz
PIF
IF = 58.75MHz
292YCS-3390BS
(TOKO)
Q (non-load)
17±20% (fO MIN)
fO MAX
57.2MHz−8% or above
fO MIN
42.6MHz+8% or below
PIF,AFT
IF = 45.75MHz
T119KC-14969NK
(TOKO)
Q (non-load)
69±25% (fO MIN)


Số phần tương tự - TA1290FN_01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1290FN TOSHIBA-TA1290FN Datasheet
404Kb / 13P
   PIF IC FOR TV
More results

Mô tả tương tự - TA1290FN_01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1290FN TOSHIBA-TA1290FN Datasheet
404Kb / 13P
   PIF IC FOR TV
TA8700AN TOSHIBA-TA8700AN Datasheet
540Kb / 16P
   PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8800N TOSHIBA-TA8800N Datasheet
838Kb / 21P
   PLL PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8800N TOSHIBA-TA8800N_01 Datasheet
857Kb / 22P
   PLL PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8701AN TOSHIBA-TA8701AN Datasheet
607Kb / 18P
   PIF/SIF ATT IC FOR TV/VTR
TA8712N TOSHIBA-TA8712N Datasheet
521Kb / 12P
   PIF QIF SYSTEM FOR TV
logo
Samsung semiconductor
KSC1188 SAMSUNG-KSC1188 Datasheet
73Kb / 2P
   NPN (TV PIF AMPLIFIER)
logo
Fujitsu Component Limit...
F811CPL FUJITSU-F811CPL Datasheet
89Kb / 5P
   IF Filter for TV(PIFSIF)
logo
NTE Electronics
NTE15003 NTE-NTE15003 Datasheet
25Kb / 3P
   Integrated Circuit PIF Subsytem for TV Receiver
NTE1775 NTE-NTE1775 Datasheet
25Kb / 3P
   Integrated Circuit PIF Subsytem for TV Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com