công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1201CNG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1201CNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1201CNG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1201CNG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1201CNG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 46 page
background image
TA1201CNG
2004-05-24
6
PIN
No.
PIN NAME
FUNCTION
INTERFACE CIRCUIT
25
Vertical Sync.
Separation Filter
This terminal is for vertical sync.
separation filter.
26
H. VCC
This terminal is for VCC of horizontal
circuit.
27
28
SCL, SDA
These terminals are for input and
output of I
2
C Bus.
29
X-RAY
This terminal is for input of X-RAY
protect circuit.
The threshold voltage is 3.5V (Typ.).
If this terminal is applied the voltage
that is more than threshold voltage,
the X-RAY protect circuit make
horizontal output a low.
30
Fly-back Pulse Input
This terminal is for Fly-back Pulse
input.
The Fly-back Pulse is the reference of
AFC circuit, gate pulse and so on.
31
Sync. Pulse Output
This terminal is for Sync. pulse output.
The current needs to keep under 1mA.


Số phần tương tự - TA1201CNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1201CN TOSHIBA-TA1201CN Datasheet
1Mb / 45P
   I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC
More results

Mô tả tương tự - TA1201CNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA1201CN TOSHIBA-TA1201CN Datasheet
1Mb / 45P
   I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC
TA1201AN TOSHIBA-TA1201AN Datasheet
1Mb / 44P
   I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC
TA1268N TOSHIBA-TA1268N Datasheet
1Mb / 45P
   I2C BUS CONTROL NTSE 1CHIP COLOR TV IC
logo
NTE Electronics
NTE7151 NTE-NTE7151 Datasheet
57Kb / 8P
   Integrated Circuit I2C Bus Control NTSC 1-Chip Color TV IC
NTE7149 NTE-NTE7149 Datasheet
57Kb / 8P
   Integrated Circuit I2C Bus Control NTSC 1-Chip Color TV IC
logo
Samsung semiconductor
KA2163 SAMSUNG-KA2163 Datasheet
731Kb / 43P
   I2C BUS NTSC 1 CHIP FOR COLOR TV
logo
Panasonic Semiconductor
AN5192K PANASONIC-AN5192K Datasheet
221Kb / 23P
   Single chip IC with I2C bus Interface for PAL/NTSC color TV system
AN5195K PANASONIC-AN5195K Datasheet
309Kb / 26P
   Single chip IC for PAL/NTSC color TV (built-in I2C bus interface)
AN5095K PANASONIC-AN5095K Datasheet
405Kb / 36P
   Single chip IC with I2C bus interface for PAL/NTSC color TV system
logo
Sanyo Semicon Device
LA7615 SANYO-LA7615 Datasheet
206Kb / 39P
   Single-Chip NTSC Color TV IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com