công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF20UP60DNTU bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF20UP60DNTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A, 600V Ultrafast Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF20UP60DNTU bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF20UP60DNTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP60DNTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP60DNTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP60DNTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF20UP60DNTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FFPF20UP60DN Rev. A
www.fairchildsemi.com
3
Typical Performance Characteristics
Figure 1. Typical Forward Voltage Drop
Figure 2. Typical Reverse Current
vs. Forward Current
vs. Reverse Voltage
Figure 3. Typical Junction Capacitance
Figure 4. Typical Reverse Recovery Time
vs. di/dt
Figure 5. Typical Reverse Recovery
Figure 6. Forward Current Derating Curve
Current vs. di/dt
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.1
1
10
T
C = 100
o
C
Forward Voltage, V
F
[V]
T
C = 25
o
C
30
100
200
300
400
500
600
0.1
1
10
100
1000
10000
T
C = 25
o
C
T
C = 100
o
C
Reverse Voltage, V
R [V]
10
0.1
1
10
100
0
25
50
75
100
125
Typical Capacitance
at 0V = 124 pF
Reverse Voltage, V
R
[V]
100
150
200
250
300
350
400
40
80
120
T
C = 25
o
C
T
C = 100
o
C
di/dt [A/µs]
160
100
150
200
250
300
350
400
2
4
6
8
10
TC = 25
o
C
T
C = 100
o
C
di/dt [A/µs]
25
50
75
100
125
150
0
4
8
12
16
20
Case temperature, T
C
[
o
C]


Số phần tương tự - FFPF20UP60DNTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF20UP20DN FAIRCHILD-FFPF20UP20DN Datasheet
122Kb / 5P
   Ultrafast Recovery Power Rectifier
FFPF20UP20DN FAIRCHILD-FFPF20UP20DN Datasheet
513Kb / 5P
   20 A, 200 V, Ultrafast Dual Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF20UP20DN THINKISEMI-FFPF20UP20DN Datasheet
3Mb / 2P
   20Amperes,200Volts Insulated Common Cathode Ultra Fast Soft Recovery Epitaxial Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF20UP20DNTU FAIRCHILD-FFPF20UP20DNTU Datasheet
513Kb / 5P
   20 A, 200 V, Ultrafast Dual Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFPF20UP20DNTU THINKISEMI-FFPF20UP20DNTU Datasheet
4Mb / 2P
   20Amperes,200Volts Insulated Common Cathode Ultra Fast Soft Recovery Epitaxial Diodes
More results

Mô tả tương tự - FFPF20UP60DNTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF20A600HPI KODENSHI-SF20A600HPI Datasheet
297Kb / 5P
   600V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20D600D2 KODENSHI-SF20D600D2 Datasheet
255Kb / 5P
   600V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
SF20A600HCI KODENSHI-SF20A600HCI Datasheet
267Kb / 5P
   600V, 20A ULTRAFAST DUAL RECTIFIERS
logo
Fairchild Semiconductor
RURP1560_F085 FAIRCHILD-RURP1560_F085 Datasheet
472Kb / 6P
   15A, 600V Ultrafast Rectifier
FFH60UP60S3 FAIRCHILD-FFH60UP60S3 Datasheet
490Kb / 6P
   60A, 600V Ultrafast Rectifier
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UF5JFC TSC-UF5JFC Datasheet
300Kb / 5P
   5A, 600V Ultrafast Rectifier
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN30W600W2 KODENSHI-SFN30W600W2 Datasheet
241Kb / 5P
   600V, 30A ULTRAFAST RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
RURG8060_F085 FAIRCHILD-RURG8060_F085 Datasheet
546Kb / 6P
   80A, 600V Ultrafast Rectifier
RURG3060_F085 FAIRCHILD-RURG3060_F085 Datasheet
276Kb / 6P
   30A, 600V Ultrafast Rectifier
RURG3060CC_F085 FAIRCHILD-RURG3060CC_F085 Datasheet
256Kb / 6P
   30A, 600V Ultrafast Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com