công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC40105AF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC40105AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Bit 횞 16 Word FIFO Register
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC40105AF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC40105AF Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC40105AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
TC74HC40105AP/AF
2007-10-01
5
Operating Ranges (Note)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage
VCC
2 to 6
V
Input voltage
VIN
0 to VCC
V
Output voltage
VOUT
0 to VCC
V
Operating temperature
Topr
−40 to 85
°C
Input rise and fall time
tr, tf
0 to 1000 (VCC = 2.0 V)
0 to 500 (VCC = 4.5 V)
0 to 400 (VCC = 6.0 V)
ns
Note:
The operating ranges must be maintained to ensure the normal operation of the device.
Unused inputs must be tied to either VCC or GND.
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
= −40 to
85°C
Characteristics
Symbol
VCC
(V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
High-level input
voltage
VIH
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
Low-level input
voltage
VIL
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
VIN
= VIH or VIL
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
(DIR
DOR)
IOH = −4 mA
IOH = −5.2 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
High-level output
voltage
VOH
(Q0 to
Q3)
IOH = −6 mA
IOH = −7.8 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
V
VIN
= VIH or VIL
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
(DIR
DOR)
IOL = 4 mA
IOL = 5.2 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
Low-level output
voltage
VOL
(Q0 to
Q3)
IOL = 6 mA
IOL = 7.8 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
V
3-state output
off-state current
IOZ
VIN = VIH or VIL
VOUT = VCC or GND
6.0
±0.5
±5.0
μA
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
4.0
40.0
μA


Số phần tương tự - TC74HC40105AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC40105AF TOSHIBA-TC74HC40105AF Datasheet
380Kb / 8P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - TC74HC40105AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC40105 PHILIPS-74HC40105 Datasheet
200Kb / 25P
   4-bit x 16-word FIFO register
1998 Jan 23
logo
Texas Instruments
CD54HC40105 TI-CD54HC40105_07 Datasheet
461Kb / 21P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
logo
OKI electronic componet...
MS82V48540 OKI-MS82V48540 Datasheet
1Mb / 44P
   393,216-Word 횞 32-Bit 횞 4-Bank FIFO-SGRAM
logo
Texas Instruments
CD54HC40105 TI-CD54HC40105_08 Datasheet
602Kb / 22P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
CD54HC40105 TI-CD54HC40105 Datasheet
318Kb / 19P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
CD74HC40105 TI-CD74HC40105 Datasheet
82Kb / 14P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic 4-Bit x 16-Word FIFO Register
logo
NXP Semiconductors
74HC7403 PHILIPS-74HC7403 Datasheet
163Kb / 28P
   4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state
September 1993
74HC7403-Q100 NXP-74HC7403-Q100 Datasheet
299Kb / 32P
   4-bit x 64-word FIFO register; 3-state
Rev. 1-21 September 2012
logo
OKI electronic componet...
MS81V05200 OKI-MS81V05200 Datasheet
355Kb / 25P
   (583,680-word 횞 10-bit) FIFO memory
MS82V32520 OKI-MS82V32520 Datasheet
1Mb / 42P
   524,288-Word 횞 32-Bit 횞 2-Bank FIFO-SGRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com