công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC259AP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC259AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Addressable Latch
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC259AP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC259AP_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
TC74HC259AP/AF/AFN
2007-10-01
5
Timing Requirements (input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40
~85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Typ.
Limit
Limit
Unit
Minimum pulse width
( G)
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum pulse width
( CLEAR )
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum set-up time
(DATA)
ts
2.0
4.5
6.0
50
10
9
60
12
11
ns
Minimum set-up time
(A, B, C)
ts
2.0
4.5
6.0
25
5
5
30
6
5
ns
Minimum hold time
(DATA)
th
2.0
4.5
6.0
25
5
5
30
6
5
ns
Minimum hold time
(A, B, C)
th
2.0
4.5
6.0
0
0
0
0
0
0
ns
AC Characteristics (CL = 15 pF, VCC = 5 V, Ta = 25°C, input: tr = tf = 6 ns)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
4
8
ns
Propagation delay time
(DATA-Q)
tpLH
tpHL
15
22
ns
Propagation delay time
(A, B, C-Q)
tpLH
tpHL
21
32
ns
Propagation delay time
( G-Q)
tpLH
tpHL
16
28
ns
Propagation delay time
(
CLEAR -Q)
tpHL
13
23
ns


Số phần tương tự - TC74HC259AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC259AP TOSHIBA-TC74HC259AP Datasheet
310Kb / 8P
   TOSHIBA CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results

Mô tả tương tự - TC74HC259AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC259 HITACHI-HD74AC259 Datasheet
69Kb / 11P
   8-bit Addressable Latch
logo
Fairchild Semiconductor
DM9334 FAIRCHILD-DM9334 Datasheet
65Kb / 5P
   8-Bit Addressable Latch
logo
STMicroelectronics
HCC4724B STMICROELECTRONICS-HCC4724B Datasheet
302Kb / 14P
   8 BIT ADDRESSABLE LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74AC259 ONSEMI-MC74AC259_15 Datasheet
96Kb / 9P
   8-Bit Addressable Latch
March, 2015 ??Rev. 7
logo
Texas Instruments
NTE4099B TI-NTE4099B Datasheet
976Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Addressable Latch
logo
Toshiba Semiconductor
TC40H259P TOSHIBA-TC40H259P Datasheet
230Kb / 5P
   8-BIT ADDRESSABLE LATCH
logo
NXP Semiconductors
74HC259 NXP-74HC259 Datasheet
134Kb / 21P
   8-bit addressable latch
Rev. 04-25 February 2009
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC259 RENESAS-HD74AC259 Datasheet
217Kb / 8P
   8-bit Addressable Latch
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT259 PHILIPS-74HC_HCT259_15 Datasheet
162Kb / 22P
   8-bit addressable latch
Rev. 5-7 August 2012
logo
National Semiconductor ...
93L34 NSC-93L34 Datasheet
93Kb / 8P
   8-Bit Addressable Latch
June 1989
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com