công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC174AP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC174AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex D-Type Flip Flop with Clear
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC174AP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC174AP_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TC74HC174AP/AF/AFN
2007-10-01
5
AC Characteristics (CL = 50 pF, input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
= −40~85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
2.0
4.5
6.0
27
8
7
75
15
13
95
19
16
ns
Propagation delay
time
(CK-Q)
tpLH
tpHL
2.0
4.5
6.0
68
17
14
150
30
26
190
38
32
ns
Propagation delay
time
( CLR -Q)
tpHL
2.0
4.5
6.0
72
18
15
150
30
26
190
38
32
ns
Maximum clock
frequency
fmax
2.0
4.5
6.0
6
33
38
15
59
71
4
26
30
MHz
Input capacitance
CIN
5
10
10
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
(Note)
40
pF
Note:
CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating
current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD・VCC・fIN + ICC/6 (per flip flop)
And the total CPD when n pcs. of Flip Flop operate can be gained by the following equation:
CPD (total) = 28 + 12・n


Số phần tương tự - TC74HC174AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC174AP TOSHIBA-TC74HC174AP Datasheet
274Kb / 7P
   HEX D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
More results

Mô tả tương tự - TC74HC174AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74AC174 STMICROELECTRONICS-74AC174_01 Datasheet
257Kb / 11P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F Datasheet
250Kb / 7P
   HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
TC74LVX174F TOSHIBA-TC74LVX174F_07 Datasheet
244Kb / 9P
   Hex D-Type Flip-Flop with Clear
TC74VHC174F TOSHIBA-TC74VHC174F_07 Datasheet
233Kb / 10P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
logo
Texas Instruments
SN74F174A TI-SN74F174A Datasheet
69Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC174AP TOSHIBA-TC74HC174AP Datasheet
274Kb / 7P
   HEX D TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
STMicroelectronics
74ACT174 STMICROELECTRONICS-74ACT174 Datasheet
86Kb / 10P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
M74HC174 STMICROELECTRONICS-M74HC174 Datasheet
263Kb / 11P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC174F TOSHIBA-TC74AC174F_12 Datasheet
226Kb / 9P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
TC74ACT174F TOSHIBA-TC74ACT174F_12 Datasheet
261Kb / 8P
   Hex D-Type Flip Flop with Clear
logo
STMicroelectronics
74LVQ174 STMICROELECTRONICS-74LVQ174_04 Datasheet
299Kb / 13P
   HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH CLEAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com