công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC164AP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC164AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC164AP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC164AP_07 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TC74HC164AP/AF/AFN
2007-10-01
6
AC Characteristics (CL = 50 pF, input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
2.0
4.5
6.0
25
7
6
75
15
13
95
19
16
ns
Propagation delay
time
(CK-Qn)
tpLH
tpHL
2.0
4.5
6.0
57
19
16
160
32
27
200
40
34
ns
Propagation delay
time
( CLR -Qn)
tpHL
2.0
4.5
6.0
60
20
17
175
35
30
220
44
37
ns
Maximum clock
frequency
fmax
2.0
4.5
6.0
6
31
36
18
53
62
5
25
29
MHz
Input capacitance
CIN
5
10
10
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
(Note)
107
pF
Note:
CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating
current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD・VCC・fIN + ICC


Số phần tương tự - TC74HC164AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC164AP TOSHIBA-TC74HC164AP Datasheet
292Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results

Mô tả tương tự - TC74HC164AP_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC166AP TOSHIBA-TC74HC166AP_07 Datasheet
504Kb / 11P
   8-Bit Shift Register (P-IN, S-OUT)
TC74VHC164F TOSHIBA-TC74VHC164F_07 Datasheet
271Kb / 11P
   8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT)
TC74HC166AP TOSHIBA-TC74HC166AP Datasheet
357Kb / 9P
   8-BIT SHIFT REGISTER(P-IN, S-OUT)
TC74AC164F TOSHIBA-TC74AC164F_12 Datasheet
259Kb / 9P
   8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT)
TC74VHC164F TOSHIBA-TC74VHC164F_12 Datasheet
230Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (S-IN, P-OUT)
TC74AC166F TOSHIBA-TC74AC166F_12 Datasheet
374Kb / 9P
   8-Bit Shift Register (P-IN, S-OUT)
TC74VHC165F TOSHIBA-TC74VHC165F_12 Datasheet
249Kb / 11P
   8-Bit Shift Register (P-IN, S-OUT)
TC7MH165FK TOSHIBA-TC7MH165FK_07 Datasheet
204Kb / 9P
   8-Bit Shift Register (P-In, S-Out)
TC74VHC165F TOSHIBA-TC74VHC165F_07 Datasheet
279Kb / 12P
   8-Bit Shift Register (P-IN, S-OUT)
TC74VHC164F TOSHIBA-TC74VHC164F_V01 Datasheet
339Kb / 7P
   8-BIT SHIFT REGISTER (S-IN, P-OUT)
1997-01-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com