công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC155AP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC155AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 Line Decoder 3-to-8 Line Decoder
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC155AP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC155AP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC155AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TC74HC155AP/AF/AFN
2007-10-01
4
Operating Ranges (Note)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage
VCC
2 to 6
V
Input voltage
VIN
0 to VCC
V
Output voltage
VOUT
0 to VCC
V
Operating temperature
Topr
−40 to 85
°C
Input rise and fall time
tr, tf
0 to 1000 (VCC = 2.0 V)
0 to 500 (VCC = 4.5 V)
0 to 400 (VCC = 6.0 V)
ns
Note:
The operating ranges must be maintained to ensure the normal operation of the device.
Unused inputs must be tied to either VCC or GND.
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
−40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
High-level input
voltage
VIH
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
Low-level input
voltage
VIL
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
High-level output
voltage
VOH
VIN
= VIH or VIL
IOH = −4 mA
IOH = −5.2 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
V
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Low-level output
voltage
VOL
VIN
= VIH or VIL
IOL = 4 mA
IOL = 5.2 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
V
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
4.0
40.0
μA
AC Characteristics (CL = 15 pF, VCC = 5 V, Ta = 25°C, input: tr = tf = 6 ns)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
4
8
ns
Propagation delay time
tpLH
tpHL
12
22
ns


Số phần tương tự - TC74HC155AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC155AP TOSHIBA-TC74HC155AP Datasheet
281Kb / 7P
   DUAL 2-TO-4 LINE DECODER / DUAL 3-TO-8 LINE DECODER
More results

Mô tả tương tự - TC74HC155AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M54HC155 STMICROELECTRONICS-M54HC155 Datasheet
244Kb / 11P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER 3 TO 8 LINE DECODER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC155AP TOSHIBA-TC74HC155AP Datasheet
281Kb / 7P
   DUAL 2-TO-4 LINE DECODER / DUAL 3-TO-8 LINE DECODER
TC7MET139AFK TOSHIBA-TC7MET139AFK_07 Datasheet
181Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74HC139AP TOSHIBA-TC74HC139AP Datasheet
251Kb / 6P
   DUAL 2 TO 4 LINE DECODER
TC7MH139FK TOSHIBA-TC7MH139FK Datasheet
185Kb / 5P
   DUAL 2-TO-4 LINE DECODER
TC74VHC139F TOSHIBA-TC74VHC139F_07 Datasheet
227Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74AC139P TOSHIBA-TC74AC139P Datasheet
271Kb / 6P
   DUAL 2 - TO - 4 LINE DECODER
TC74HCT139AP TOSHIBA-TC74HCT139AP_07 Datasheet
283Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74VHC139F TOSHIBA-TC74VHC139F_08 Datasheet
227Kb / 9P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
TC74AC139F TOSHIBA-TC74AC139F_12 Datasheet
233Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Line Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com