công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC4053AP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC4053AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC4053AP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC4053AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4053AP Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
TC74HC4051,4052AP/AF/AFT,4053AP/AF/AFN/AFT
2007-10-01
9
Switching Characteristics Test Circuits
1. tpLZ, tpHZ, tpZL, tpZH
2. Cross Talk (control input-switch output) fIN = 1 MHz duty = 50% tr = tf = 6 ns
3. Feedthrough Attenuation
VCC
GND
VOH
VOL
VOH
VOL
90%
tpHZ
tpLZ
10%
tpZL
tpZH
50%
50%
50%
90%
10%
VC
VO/I
(S1 = VCC, S2 = GND)
VO/I
(S1 = GND, S2 = VCC)
6 ns
6 ns
1 kΩ
S2
GND
VEE
VCC
C
S1
from
P.G
O/I
I/O
VCC
VCC
GND
from
P.G
−VCC
GND
VEE
VCC
C
O/I
I/O
VCC
0.1 μF
VIN
GND
VEE
VCC
C
O/I
I/O


Số phần tương tự - TC74HC4053AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4053AP TOSHIBA-TC74HC4053AP Datasheet
383Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULITIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TC74HC4053AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC32AP TOSHIBA-TC74HC32AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC279AP TOSHIBA-TC74HC279AP Datasheet
242Kb / 5P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC74HC173AP TOSHIBA-TC74HC173AP Datasheet
283Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC7PA19AFE TOSHIBA-TC7PA19AFE Datasheet
204Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC257P TOSHIBA-TC74AC257P_07 Datasheet
356Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC08FN TOSHIBA-TC74AC08FN_07 Datasheet
263Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC4050AP TOSHIBA-TC74HC4050AP_07 Datasheet
255Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7S66FU KEC-KIC7S66FU_08 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FUTE85L TOSHIBA-TC7S04FUTE85L Datasheet
183Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7S04FU KEC-KIC7S04FU_15 Datasheet
42Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
KIC7S32FU KEC-KIC7S32FU_15 Datasheet
42Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com