công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC4051AFT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC4051AFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC4051AFT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC4051AFT Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4051AFT Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
TC74HC4051,4052AP/AF/AFT,4053AP/AF/AFN/AFT
2007-10-01
7
AC Characteristics (CL = 50 pF, input: tr = tf = 6 ns, GND = 0 V)
Test Condition
Ta = 25°C
Ta
=
−40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VEE (V) VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
Phase difference
between input and
output
φI/O
All types
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
25
6
5
4
60
12
10
75
15
13
ns
4051
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
64
18
15
18
225
45
38
280
56
48
4052
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
64
18
15
18
225
45
38
280
56
48
Output enable time
tpZL
tpZH
4053
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
50
14
12
14
225
45
38
280
56
48
ns
4051
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
100
33
28
29
250
50
43
315
63
54
4052
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
100
33
28
29
250
50
43
315
63
54
Output disable time
tpLZ
tpHZ
4053
(Note 1)
GND
GND
GND
−4.5
2.0
4.5
6.0
4.5
95
30
26
26
225
45
38
280
56
48
ns
Control input
capacitance
CIN
All types
5
10
10
pF
COMMON terminal
capacitance
CIS
4051
4052
4053
−5.0
5.0
36
19
11
70
40
20
70
40
20
pF
SWITCH terminal
capacitance
COS
4051
4052
4053
−5.0
5.0
7
7
7
15
15
15
15
15
15
pF
Feedthrough
capacitance
CIOS
4051
4052
4053
−5.0
5.0
0.95
0.85
0.75
2
2
2
2
2
2
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
4051
4052
(Note 2)
4053
GND
5.0
70
71
67
pF
Note 1: RL = 1 kΩ
Note 2: CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance of IC which is calculated from the
operating current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD·VCC·fIN + ICC


Số phần tương tự - TC74HC4051AFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4051AFT TOSHIBA-TC74HC4051AFT Datasheet
383Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULITIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TC74HC4051AFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC32AP TOSHIBA-TC74HC32AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC279AP TOSHIBA-TC74HC279AP Datasheet
242Kb / 5P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC74HC173AP TOSHIBA-TC74HC173AP Datasheet
283Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC7PA19AFE TOSHIBA-TC7PA19AFE Datasheet
204Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC257P TOSHIBA-TC74AC257P_07 Datasheet
356Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC08FN TOSHIBA-TC74AC08FN_07 Datasheet
263Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC4050AP TOSHIBA-TC74HC4050AP_07 Datasheet
255Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7S66FU KEC-KIC7S66FU_08 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FUTE85L TOSHIBA-TC7S04FUTE85L Datasheet
183Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7S04FU KEC-KIC7S04FU_15 Datasheet
42Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
KIC7S32FU KEC-KIC7S32FU_15 Datasheet
42Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com