công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC4017AP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC4017AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Decade Counter/Divider
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC4017AP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC4017AP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC4017AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TC74HC4017AP/AF
2007-10-01
4
Operating Ranges (Note)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage
VCC
2~6
V
Input voltage
VIN
0~VCC
V
Output voltage
VOUT
0~VCC
V
Operating temperature
Topr
40~85
°C
Input rise and fall time
tr, tf
0~1000 (VCC = 2.0 V)
0~500 (VCC = 4.5 V)
0~400 (VCC = 6.0 V)
ns
Note:
The operating ranges must be maintained to ensure the normal operation of the device.
Unused inputs must be tied to either VCC or GND.
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
= −40~85°C
Characteristics
Symbol
VCC
(V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
High-level input
voltage
VIH
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
Low-level input
voltage
VIL
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
High-level output
voltage
VOH
VIN
= VIH or
VIL
IOH = −4 mA
IOH = −5.2 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
V
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Low-level output
voltage
VOL
VIN
= VIH or
VIL
IOL = 4 mA
IOL = 5.2 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
V
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
4.0
40.0
μA


Số phần tương tự - TC74HC4017AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4017AP TOSHIBA-TC74HC4017AP Datasheet
245Kb / 5P
   DECADE COUNTER/DIVIDER
More results

Mô tả tương tự - TC74HC4017AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC390F TOSHIBA-TC74AC390F_07 Datasheet
401Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Decade Counter
TC74HC390AP TOSHIBA-TC74HC390AP_07 Datasheet
409Kb / 11P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Decade Counter
logo
Intersil Corporation
CD4033BMS INTERSIL-CD4033BMS Datasheet
122Kb / 11P
   CMOS Decade Counter/Divider
December 1992
logo
List of Unclassifed Man...
CD4017A ETC1-CD4017A Datasheet
274Kb / 4P
   CMOS Decade Counter/Divider
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC393AP TOSHIBA-TC74HC393AP_07 Datasheet
324Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Binary Counter
TC74AC393F TOSHIBA-TC74AC393F_07 Datasheet
273Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Binary Counter
TC74HC32AP TOSHIBA-TC74HC32AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC4024AP TOSHIBA-TC74HC4024AP_07 Datasheet
269Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 7-Stage Binary Counter
logo
STMicroelectronics
M74HC4017 STMICROELECTRONICS-M74HC4017 Datasheet
375Kb / 12P
   DECADE COUNTER/DIVIDER
logo
Toshiba Semiconductor
TC4017BP TOSHIBA-TC4017BP_07 Datasheet
387Kb / 9P
   Decade Counter/Divider
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com