công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC138AFN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC138AFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-to-8 Line Decoder
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC138AFN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC138AFN Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC138AFN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
TC74HC138AP/AF/AFN
2007-10-01
1
TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC138AP,TC74HC138AF,TC74HC138AFN
3-to-8 Line Decoder
The TC74HC138A is a high speed CMOS 3-to-8 DECODER
fabricated with silicon gate C2MOS technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent
LSTTL while maintaining the CMOS low power dissipation.
When the device is enabled, 3 Binary Select inputs (A, B and
C) determine which one of the outputs ( 0
Y - 7
Y ) will go low.
When enable input G1 is held low or either
2A
G
or
2B
G
is
held high, decoding function is inhibited and all outputs go high.
G1,
2A
G
, and
2B
G
inputs are provided to ease cascade
connection and for use as an address decoder for memory
systems.
All inputs are equipped with protection circuits against static
discharge or transient excess voltage.
Features
• High speed: tpd = 16 ns (typ.) at VCC = 5 V
• Low power dissipation: ICC = 4 μA (max) at Ta = 25°C
• High noise immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC (min)
• Output drive capability: 10 LSTTL loads
• Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 4 mA (min)
• Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
• Wide operating voltage range: VCC (opr) = 2 to 6 V
• Pin and function compatible with 74LS138
Pin Assignment
Note: xxxFN (JEDEC SOP) is not available in
Japan.
TC74HC138AP
TC74HC138AF
TC74HC138AFN
Weight
DIP16-P-300-2.54A
: 1.00 g (typ.)
SOP16-P-300-1.27A
: 0.18 g (typ.)
SOL16-P-150-1.27
: 0.13 g (typ.)


Số phần tương tự - TC74HC138AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC138AFN TOSHIBA-TC74HC138AFN Datasheet
276Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results

Mô tả tương tự - TC74HC138AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH238FK TOSHIBA-TC7MH238FK_07 Datasheet
190Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
TC74HCT138AF TOSHIBA-TC74HCT138AF_12 Datasheet
236Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
logo
STMicroelectronics
74VHC238 STMICROELECTRONICS-74VHC238 Datasheet
64Kb / 8P
   3 TO 8 LINE DECODER
June 1999
74VHCT238A STMICROELECTRONICS-74VHCT238A Datasheet
63Kb / 8P
   3 TO 8 LINE DECODER
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC238F TOSHIBA-TC74VHC238F Datasheet
234Kb / 6P
   3-TO-8 LINE DECODER
TC7MH238FK TOSHIBA-TC7MH238FK Datasheet
204Kb / 5P
   3-TO-8 LINE DECODER
TC74VHCT138AF TOSHIBA-TC74VHCT138AF Datasheet
240Kb / 7P
   3-TO-8 LINE DECODER
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC138 FAIRCHILD-MM74HC138 Datasheet
73Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
logo
Toshiba Semiconductor
74VHC138FT TOSHIBA-74VHC138FT Datasheet
208Kb / 9P
   3-to-8 Line Decoder
2016-08-18
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT138A ONSEMI-MC74VHCT138A Datasheet
155Kb / 6P
   3-to-8 Line Decoder
1997 REV 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com