công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC393AFN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC393AFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Binary Counter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC393AFN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC393AFN Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC393AFN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
TC74HC393AP/AF/AFN
2007-10-01
4
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VCC
(V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
High-level input
voltage
VIH
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
Low-level input
voltage
VIL
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
High-level output
voltage
VOH
VIN
= VIH or
VIL
IOH = −4 mA
IOH = −5.2 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
V
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Low-level output
voltage
VOL
VIN
= VIH or
VIL
IOL = 4 mA
IOL = 5.2 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
V
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
4.0
40.0
μA
Timing Requirements (input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40 to
85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Typ.
Limit
Limit
Unit
Minimum pulse width
(
CK )
tW (H)
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum pulse width
(CLR)
tW (H)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum removal time
trem
2.0
4.5
6.0
25
5
5
30
6
5
ns
Clock frequency
f
2.0
4.5
6.0
6
32
38
5
27
32
MHz


Số phần tương tự - TC74HC393AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC393AFN TOSHIBA-TC74HC393AFN Datasheet
288Kb / 8P
   DUAL BINARY COUNTER
More results

Mô tả tương tự - TC74HC393AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC393F TOSHIBA-TC74AC393F_07 Datasheet
273Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Binary Counter
TC74HC4024AP TOSHIBA-TC74HC4024AP_07 Datasheet
269Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 7-Stage Binary Counter
TC74HC4060AP TOSHIBA-TC74HC4060AP_07 Datasheet
385Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 14-Stage Binary Counter/Oscillator
TC74HC390AP TOSHIBA-TC74HC390AP_07 Datasheet
409Kb / 11P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Decade Counter
TC74AC390F TOSHIBA-TC74AC390F_07 Datasheet
401Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual Decade Counter
TC74ACT161P TOSHIBA-TC74ACT161P_07 Datasheet
654Kb / 13P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter
TC74HC592AP TOSHIBA-TC74HC592AP_07 Datasheet
575Kb / 11P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 8 Bit Binary Counter with Input Register
TC74HC4017AP TOSHIBA-TC74HC4017AP_07 Datasheet
346Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Decade Counter/Divider
TC74HC32AP TOSHIBA-TC74HC32AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC590AP TOSHIBA-TC74HC590AP_07 Datasheet
530Kb / 11P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 8-Bit Binary Counter/Register with 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com