công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC123AF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC123AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC123AF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC123AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TC74HC123AF Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
TC74HC123AP/AF/AFN
2007-10-01
8
Timing Requirements (input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40 to
85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Typ.
Limit
Limit
Unit
Minimum pulse width
tW (L)
tW (H)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum clear width
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Rx
= 1 kΩ
Cx
= 100 pF
2.0
4.5
6.0
325
108
78
ns
Minimum retrigger time
trr
Rx
= 1 kΩ
Cx
= 0.01 μF
2.0
4.5
6.0
5.0
1.4
1.2
μs
AC Characteristics (CL = 15 pF, VCC = 5 V, Ta = 25°C, input: tr = tf = 6 ns)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
4
8
ns
Propagation delay time
( A, B-Q, Q)
tpLH
tpHL
25
36
ns
Propagation delay time
(
CLR TRIGGER-Q, Q )
tpLH
tpHL
26
41
ns
Propagation delay time
( CLR -Q, Q)
tpLH
tpHL
16
27
ns


Số phần tương tự - TC74HC123AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC123AF TOSHIBA-TC74HC123AF Datasheet
488Kb / 11P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
TC74HC123AF TOSHIBA-TC74HC123AF Datasheet
329Kb / 13P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
TC74HC123AFELNEF TOSHIBA-TC74HC123AFELNEF Datasheet
329Kb / 13P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
TC74HC123AFN TOSHIBA-TC74HC123AFN Datasheet
488Kb / 11P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
More results

Mô tả tương tự - TC74HC123AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HC123 STMICROELECTRONICS-M74HC123 Datasheet
503Kb / 12P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC423AP TOSHIBA-TC74HC423AP Datasheet
435Kb / 9P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC423A FAIRCHILD-MM74HC423A Datasheet
108Kb / 10P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4538AP TOSHIBA-TC74HC4538AP Datasheet
477Kb / 10P
   DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC123A FAIRCHILD-MM74HC123A_01 Datasheet
133Kb / 10P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
74VHC123A FAIRCHILD-74VHC123A_07 Datasheet
468Kb / 14P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
National Semiconductor ...
MM54HC123A NSC-MM54HC123A Datasheet
198Kb / 6P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
Microsemi Corporation
TSC347 MICROSEMI-TSC347 Datasheet
600Kb / 4P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
logo
ON Semiconductor
74VHC123A ONSEMI-74VHC123A Datasheet
467Kb / 16P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
May 2007 Rev. 1.2
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC123ASJX FAIRCHILD-74VHC123ASJX Datasheet
469Kb / 14P
   Dual Retriggerable Monostable Multivibrator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com