công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74HC30AFN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74HC30AFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 8-Input NAND Gate
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC30AFN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC30AFN Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC30AFN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TC74HC30AP/AF/AFN
2007-10-01
4
AC Characteristics (CL = 50 pF, input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
−40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
2.0
4.5
6.0
30
8
7
75
15
13
95
19
16
ns
Propagation delay
time
tpLH
tpHL
2.0
4.5
6.0
45
15
13
115
23
20
145
29
25
ns
Input capacitance
CIN
5
10
10
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
(Note)
20
pF
Note:
CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating
current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD・VCC・fIN + ICC


Số phần tương tự - TC74HC30AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC30AFN TOSHIBA-TC74HC30AFN Datasheet
229Kb / 6P
   8-INPUT NAND GATE
More results

Mô tả tương tự - TC74HC30AFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ00FK KEC-KIC7WZ00FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7S00FU KEC-KIC7S00FU Datasheet
265Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7SZ38FU KEC-KIC7SZ38FU Datasheet
524Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7SZ00FU KEC-KIC7SZ00FU Datasheet
204Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WG00FU TOSHIBA-TC7WG00FU Datasheet
196Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input NAND Gate
TC74HC10AP TOSHIBA-TC74HC10AP_07 Datasheet
257Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple 3-Input NAND Gate
TC7WH00FC TOSHIBA-TC7WH00FC Datasheet
148Kb / 5P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input NAND Gate
TC74HC20AP TOSHIBA-TC74HC20AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 4-Input NAND Gate
TC74VHCT00AF TOSHIBA-TC74VHCT00AF Datasheet
242Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC QUAD 2-INPUT NAND GATE
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7W00FK KEC-KIC7W00FK Datasheet
253Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(DAUL 2-INPUT NAND GATE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com