công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1902PBF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1902PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1902PBF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF1902PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1902PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF1902PbF
www.irf.com
3
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
2.25V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
7.0V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM 2.25V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
2.25V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
7.0V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.7V
2.5V
BOTTOM 2.25V
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 15V
20µs PULSE WIDTH
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature
( C)
J
°
V
=
I
=
GS
D
4.5V
4.2A


Số phần tương tự - IRF1902PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1902 IRF-IRF1902 Datasheet
107Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF1902TRPBF IRF-IRF1902TRPBF Datasheet
139Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Mô tả tương tự - IRF1902PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com