công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD4141 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD4141
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD4141 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD4141 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD4141 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD4141 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD4141 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD4141 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD4141 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
3
©2007 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD4141 Rev.C
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted
Figure 1.
01
2
3
45
0
20
40
60
80
100
VGS = -4V
VGS = -10V
VGS = -3V
VGS = -3.5V
VGS = -4.5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
On-Region Characteristics
Figure 2.
020
40
60
80
100
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V
GS = -4V
V
GS = -3.5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
-ID, DRAIN CURRENT(A)
V
GS = -4.5V
V
GS = -3V
V
GS = -10V
Normalized On-Resistance
vs Drain Current and Gate Voltage
Figure 3. Normalized On- Resistance
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID = -12.7A
VGS = -10V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC
)
vs Junction Temperature
Figure 4.
2468
10
5
15
25
35
45
55
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = 125oC
TJ = 25oC
ID = -12.7A
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
On-Resistance vs Gate to
Source Voltage
Figure 5. Transfer Characteristics
1
2345
0
20
40
60
80
100
VDS = -5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 6.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
VGS = 0V
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
Source to Drain Diode
Forward Voltage vs Source Current


Số phần tương tự - FDD4141

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD4141 VBSEMI-FDD4141 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 4 0 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD4141 ISC-FDD4141 Datasheet
347Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDD4141 TECHPUBLIC-FDD4141 Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD4141 UMW-FDD4141 Datasheet
586Kb / 6P
   P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
More results

Mô tả tương tự - FDD4141

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDME910PZT FAIRCHILD-FDME910PZT Datasheet
271Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS6675BZ FAIRCHILD-FDS6675BZ_08 Datasheet
457Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD4685-F085 ONSEMI-FDD4685-F085 Datasheet
740Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017,Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FDC610PZ FAIRCHILD-FDC610PZ Datasheet
450Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMA86265P FAIRCHILD-FDMA86265P Datasheet
204Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD6637-F085 ONSEMI-FDD6637-F085 Datasheet
455Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC612PZ FAIRCHILD-FDMC612PZ Datasheet
261Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS6679AZ FAIRCHILD-FDS6679AZ_08 Datasheet
434Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMA910PZ FAIRCHILD-FDMA910PZ Datasheet
236Kb / 7P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMA1023PZ FAIRCHILD-FDMA1023PZ_08 Datasheet
473Kb / 7P
   Dual P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com