công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ680 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SJ680
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon P-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SJ680 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  2SJ680 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SJ680
2006-11-17
3
Drain-source voltage VDS (V)
ID – VDS
Drain-source voltage VDS (V)
ID – VDS
Gate-source voltage VGS (V)
ID – VGS
Gate-source voltage VGS (V)
VDS – VGS
Drain current ID (A)
⎪Yfs⎪ – ID
Drain current ID (A)
RDS (ON) – ID
0
0
−1
−2
−3
−4
−5
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6
−2.0
Common source
Tc
= 25°C
pulse test
VGS = −4 V
−4.2
−4.4
−4.6
−4.8
−5
−6
−8
−10
−15
0
0
−10
−20
−30
−40
−50
−1
−2
−3
−4
−5
Common source
Tc
= 25°C, pulse test
VGS = −4 V
−4.2
−4.4
−4.6
−4.8
−5
−5.25
−5.5
−5.75
−6
−10
−15
−8
0
0
−2
−4
−6
−8
−10
−2
−4
−6
−8
−10
Common source
VDS = −10 V
pulse test
Tc
= −55°C
25
100
0
0
−4
−8
−12
−16
−20
−2
−4
−6
−8
−10
Common source
Tc
= 25°C
pulse test
ID = −2.5 A
−1.5
−0.8
0.1
−0.1
−1
−10
1
10
Tc
= −55°C
Common source
VDS = −10 V
pulse test
25
100
0.1
−0.1
−1
−10
1
10
VGS = −10 V
Common source
Tc
= 25°C
pulse test
−15


Số phần tương tự - 2SJ680

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
219Kb / 5P
   Field Effect Transistor Silicon P-Channel MOS Type (?-MOS V)
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
180Kb / 6P
   Switching Applications
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
1Mb / 73P
   Bipolar Small-Signal Transistors
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680_09 Datasheet
180Kb / 6P
   Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SJ680

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ512 TOSHIBA-2SJ512_06 Datasheet
780Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS Type Chopper Regulator, DC−DC Converter and Motor Drive Applications
2SJ537 TOSHIBA-2SJ537_06 Datasheet
266Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS Type Chopper Regulator, DC−DC Converter and Motor Drive Applications
2SJ525 TOSHIBA-2SJ525_06 Datasheet
158Kb / 3P
   Silicon P Channel MOS Type Chopper Regulator, DC−DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2614 TOSHIBA-2SK2614_06 Datasheet
235Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3127 TOSHIBA-2SK3127_07 Datasheet
160Kb / 3P
   Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3129 TOSHIBA-2SK3129_06 Datasheet
136Kb / 3P
   Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2882 TOSHIBA-2SK2882_06 Datasheet
189Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK4020 TOSHIBA-2SK4020 Datasheet
766Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK4017 TOSHIBA-2SK4017 Datasheet
241Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2399 TOSHIBA-2SK2399_06 Datasheet
776Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com