công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS1E100KC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện CS1E100KC
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIP TYPE, STANDARD
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

CS1E100KC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - DB Lectro Inc

Back Button CS1E100KC Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 9Page - DB Lectro Inc CS1E100KC Datasheet HTML 10Page - DB Lectro Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
SERIES CHART
Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors
CN
85 C
Non-polarized
KP
105 C
Non-polarized
CS
85 C
Standard
CK
105 C Wide
temperature
EL
105 C Long
life assurance
KH
125 C High
reliability
KL
105 C 5000
hours load life
LZ
105 C Low
impedance
KZ
105 C Extra
lower
impedance
Wide
temperature
Non-polarized
Wide temperature
Low impedance
Extra Low impedance
Extra longer life
Longer life
Higher
reliability
FZ
105 C Long life
with extra lower
impedance
Longer life
HU
Mid-to-high
voltage
Higher
Voltage
Low leakage
current
SC
8
5 C Low
leakage current
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com


Số phần tương tự - CS1E100KC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
CS1 COOPER-CS1 Datasheet
4Mb / 55P
   Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
logo
List of Unclassifed Man...
CS1 ETC2-CS1 Datasheet
63Kb / 1P
   Style CS1 and Style CW
logo
Fujitsu Component Limit...
CS1 FUJITSU-CS1 Datasheet
563Kb / 56P
   2ch DC/DC converter IC with PFM/ PWM synchronous rectification
logo
List of Unclassifed Man...
CS10 ETC1-CS10 Datasheet
124Kb / 2P
   CS10
CS10 ETC2-CS10 Datasheet
794Kb / 1P
   AT-CUT CRYSTAL UNIT
More results

Mô tả tương tự - CS1E100KC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nichicon corporation
PCF NICHICON-PCF Datasheet
1Mb / 3P
   Chip Type, Standard
logo
Rohm
SML-A10 ROHM-SML-A10 Datasheet
314Kb / 3P
   Standard Type Side view chip LEDs
SML-810 ROHM-SML-810 Datasheet
163Kb / 3P
   Standard Type Back-fire chip LEDs
SML-310DTT86 ROHM-SML-310DTT86 Datasheet
424Kb / 3P
   Standard Type Mini-molded chip LEDs
SML-010YTT86 ROHM-SML-010YTT86 Datasheet
367Kb / 4P
   Standard Type Chip LEDs with reflector
SML-210 ROHM-SML-210 Datasheet
653Kb / 3P
   Standard Type Mini-molded chip LEDs
SML-310 ROHM-SML-310 Datasheet
418Kb / 3P
   Standard Type Mini-molded chip LEDs
SML-010 ROHM-SML-010 Datasheet
363Kb / 3P
   Standard Type Chip LEDs with reflector
SML-410 ROHM-SML-410 Datasheet
143Kb / 3P
   Standard Type Mini-molded chip LEDs
logo
Kemet Corporation
Z0201C601ASMST KEMET-Z0201C601ASMST Datasheet
185Kb / 1P
   Multilayer Ferrite Chip Beads Standard Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com